データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

9680BLACK データシート (PDF) - pro-elec

9680BLACK Datasheet PDF - pro-elec
部品番号 9680BLACK
ダウンロード  9680BLACK ダウンロード
ファイルサイズ   201.17 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  PRO-ELEC [pro-elec]
ホームページ  
Logo PRO-ELEC - pro-elec
部品情報 UK to Euro Adapter

9680BLACK Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
9680BLACK Datasheet PDF - pro-elec

部品番号 9680BLACK
ダウンロード  9680BLACK Click to download

ファイルサイズ   201.17 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  PRO-ELEC [pro-elec]
ホームページ  
Logo PRO-ELEC - pro-elec
部品情報 UK to Euro Adapter

9680BLACK データシート (HTML) - pro-elec


9680BLACK 製品詳細

Specifications
Convert From : Schuko
Convert To : UK Plug
Current Rating : 13A
Connector Colour : Black
Voltage Rating VAC : 250V




同様の部品番号 - 9680BLACK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
9680 ETC2-9680 Datasheet
1Mb / 16P
Its a complete tool kit that fits in your palm.
logo
Belden Inc.
9680 BELDEN-9680 Datasheet
197Kb / 2P
RS232/422 Low Cap, #24-3pr, PE, O/A Foil, PVC Jkt, CM, 100Ω
01-20-2023
logo
Heyco.
9680 HEYCO-9680 Datasheet
151Kb / 1P
Push-In Threaded Plugs
logo
Belden Inc.
9680.0601000 BELDEN-9680.0601000 Datasheet
197Kb / 2P
RS232/422 Low Cap, #24-3pr, PE, O/A Foil, PVC Jkt, CM, 100Ω
01-20-2023
9680.060500 BELDEN-9680.060500 Datasheet
197Kb / 2P
RS232/422 Low Cap, #24-3pr, PE, O/A Foil, PVC Jkt, CM, 100Ω
01-20-2023
More results


同様の説明 - 9680BLACK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Glenair, Inc.
759-840-32-36-181 GLENAIR-759-840-32-36-181 Datasheet
55Kb / 2P
Adapter to Adapter
logo
Adam Technologies, Inc.
EB3-XX-V ADAM-TECH-EB3-XX-V Datasheet
67Kb / 1P
EURO BLOCK
EB41-XX-D-E ADAM-TECH-EB41-XX-D-E Datasheet
75Kb / 1P
EURO BLOCK
EB42-XX-G-E ADAM-TECH-EB42-XX-G-E Datasheet
77Kb / 1P
EURO BLOCK
EB121-XX-A ADAM-TECH-EB121-XX-A Datasheet
73Kb / 1P
EURO BLOCK
EB124-XX-C-GY ADAM-TECH-EB124-XX-C-GY Datasheet
69Kb / 1P
EURO BLOCK
logo
Bel Fuse Inc.
VA222 BEL-VA222 Datasheet
802Kb / 1P
Euro Jack to BNC Jack
VA229 BEL-VA229 Datasheet
861Kb / 1P
BNC Plug to Euro Jack
VA230 BEL-VA230 Datasheet
790Kb / 1P
Euro Plug to BNC Plug
VA234 BEL-VA234 Datasheet
788Kb / 1P
Euro Plug to BNC Jack Adaptor
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com