データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

20-313137 データシート (PDF) - NXP Semiconductors

20-313137 Datasheet PDF - NXP Semiconductors
部品番号 20-313137
ダウンロード  20-313137 ダウンロード
ファイルサイズ   8890.96 Kbytes
ページ   46 Pages
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
部品情報 TEA2017DB1580 240 W demo board

20-313137 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
20-313137 Datasheet PDF - NXP Semiconductors

部品番号 20-313137
ダウンロード  20-313137 Click to download

ファイルサイズ   8890.96 Kbytes
ページ   46 Pages
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
部品情報 TEA2017DB1580 240 W demo board

20-313137 データシート (HTML) - NXP Semiconductors




同様の部品番号 - 20-313137

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
20-313137 AD-20-313137 Datasheet
558Kb / 12P
Evaluation Board User Guide
REV. A
20-313137 AD-20-313137 Datasheet
568Kb / 12P
Evaluation Board User Guide
REV. 0
20-313137 AD-20-313137 Datasheet
282Kb / 8P
Evaluation Board for FSK AD5700/AD5700-1 HART Modem
REV. A
20-313137 AD-20-313137 Datasheet
2Mb / 24P
Evaluating the AD74115H Single-Channel, Software Configurable Input and Output with HART Modem
Rev. 0
20-313137 AD-20-313137 Datasheet
1Mb / 28P
Evaluation Board for the ADF5901, ADF5904, and ADF4159 Chipset for a 24 GHz FMCW Radar
Rev. B
More results


同様の説明 - 20-313137

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sipex Corporation
SP6121EB SIPEX-SP6121EB Datasheet
419Kb / 6P
Demo Board Manual
logo
National Semiconductor ...
LM4883-SQ_BOM-001A NSC-LM4883-SQ_BOM-001A Datasheet
43Kb / 1P
Demo Board
logo
Melexis Microelectronic...
EVB90401 MELEXIS-EVB90401 Datasheet
269Kb / 6P
MLX90401 Demo Board
logo
International Rectifier
IRCS2277S IRF-IRCS2277S Datasheet
772Kb / 20P
IRCS2277S Demo Board
logo
NXP Semiconductors
UM10469 PHILIPS-UM10469 Datasheet
914Kb / 17P
48 V/150 W demo board using the SSL4101
Rev. 1.2-29 December 2014
UM10437 PHILIPS-UM10437 Datasheet
2Mb / 27P
GreenChip 65 W TEA1738LT/T and TEA1703 demo board
Rev. 1-28 February 2011
UM10899 PHILIPS-UM10899 Datasheet
552Kb / 27P
TEA1833DB1361 45 W demo board
Rev. 1-26 August 2015
UM10564 PHILIPS-UM10564 Datasheet
699Kb / 21P
UBA2017DB1064 2 x 28 W T5 demo board
Rev. 1-20 August 2012
logo
Infineon Technologies A...
ICE2QS03G INFINEON-ICE2QS03G_16 Datasheet
2Mb / 28P
45 W adapter demo board
Revision 1.0 2016-06-27
logo
Teridian Semiconductor ...
73S8023C TERIDIAN-73S8023C_V01 Datasheet
816Kb / 19P
Demo Board User Manual
Rev. 1.3
More results




NXP Semiconductors について


NXP Semiconductorsは、自動車、産業、通信、消費者市場など、さまざまなアプリケーション向けの幅広い半導体および統合サーキットを設計、開発、製造する公開された多国籍企業です。

同社は2006年に設立され、オランダのアインドホーフェンに本社を置いています。

NXPは、マイクロコントローラー、マイクロプロセッサ、セキュア認証IC、電源管理ICS、RFおよびマイクロ波コンポーネント、センサーソリューションなど、製品の幅広いポートフォリオを提供します。

同社の製品は、エネルギー効率が高く、安全で、信頼性が高いように設計されており、自動車システム、産業用自動化と制御、スマートホームと建物、接続されたデバイスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。

NXPはイノベーションと顧客満足度に専念しており、ニーズを満たすために顧客に最適な半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com