データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FS50KMJ-3 データシート (PDF) - Renesas Technology Corp

FS50KMJ-3 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
部品番号 FS50KMJ-3
ダウンロード  FS50KMJ-3 ダウンロード
ファイルサイズ   199.45 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
部品情報 High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET

FS50KMJ-3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FS50KMJ-3 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

部品番号 FS50KMJ-3
ダウンロード  FS50KMJ-3 Click to download

ファイルサイズ   199.45 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
部品情報 High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET

FS50KMJ-3 データシート (HTML) - Renesas Technology Corp


FS50KMJ-3 製品詳細

Features
• Drive voltage : 4 V
• VDSS : 150 V
• rDS(ON) (max) : 30 mΩ
• ID : 50 A
• Integrated Fast Recovery Diode (TYP.) : 125 ns
• Viso : 2000 A

Applications
   Motor control, Lamp control, Solenoid control, DC-DC converters, etc.




同様の部品番号 - FS50KMJ-3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
FS50KMJ-3 MITSUBISHI-FS50KMJ-3 Datasheet
43Kb / 4P
HIGH-SPEED SWITCHING USE
logo
Powerex Power Semicondu...
FS50KMJ-3 POWEREX-FS50KMJ-3 Datasheet
48Kb / 4P
Nch POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING USE
More results


同様の説明 - FS50KMJ-3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
RJK4007DPP RENESAS-RJK4007DPP Datasheet
67Kb / 4P
Nch Power MOS FET High-Speed Switching Use
FS5AS-2 RENESAS-FS5AS-2 Datasheet
197Kb / 7P
High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET
FS7VS-12A RENESAS-FS7VS-12A Datasheet
207Kb / 7P
High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET
FS10ASJ-3 RENESAS-FS10ASJ-3 Datasheet
171Kb / 7P
High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET
FS10VS-9A RENESAS-FS10VS-9A Datasheet
206Kb / 7P
High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET
FS30ASJ-06F RENESAS-FS30ASJ-06F Datasheet
103Kb / 7P
High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET
FS70KM-2 RENESAS-FS70KM-2 Datasheet
172Kb / 7P
High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET
FS70KMJ-03F RENESAS-FS70KMJ-03F Datasheet
105Kb / 7P
High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET
FS70VSJ-06F RENESAS-FS70VSJ-06F Datasheet
103Kb / 7P
High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET
FS5ASJ-06F RENESAS-FS5ASJ-06F_15 Datasheet
124Kb / 9P
High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET
More results




Renesas Technology Corp について


Renesas Technology Corpは、自動車、産業、消費者市場のさまざまなアプリケーションに幅広いマイクロコントローラー、システムオンチップ、アナログおよび電源デバイスを提供する日本の半導体会社です。
同社は2010年にNEC Electronics CorporationとRenesas Technology Corporationの合併を通じて設立されました。
Renesasは、世界最大のマイクロコントローラーサプライヤーの1つであり、モノのインターネット(IoT)、人工知能(AI)、自動車エレクトロニクスなどの分野での高度な技術の開発に関する専門知識で知られています。
同社は20か国以上で事業を展開しており、その製品は幅広いアプリケーションで使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com