データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FX20VSJ-3 データシート (PDF) - Renesas Technology Corp

FX20VSJ-3 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
部品番号 FX20VSJ-3
ダウンロード  FX20VSJ-3 ダウンロード
ファイルサイズ   207.06 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
部品情報 High-Speed Switching Use Pch Power MOS FET

FX20VSJ-3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FX20VSJ-3 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

部品番号 FX20VSJ-3
ダウンロード  FX20VSJ-3 Click to download

ファイルサイズ   207.06 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
部品情報 High-Speed Switching Use Pch Power MOS FET

FX20VSJ-3 データシート (HTML) - Renesas Technology Corp


FX20VSJ-3 製品詳細

Features
• Drive voltage : 4 V
• VDSS : – 150 V
• rDS(ON) (max) : 0.29 Ω
• ID : – 20 A
• Recovery Time of the Integrated Fast Recovery Diode (TYP.) : 100 ns

Applications
    Motor control, lamp control, solenoid control, DC-DC converters, etc.




同様の部品番号 - FX20VSJ-3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
FX20VSJ-3 MITSUBISHI-FX20VSJ-3 Datasheet
45Kb / 4P
HIGH-SPEED SWITCHING USE
logo
Powerex Power Semicondu...
FX20VSJ-3 POWEREX-FX20VSJ-3 Datasheet
50Kb / 4P
Pch POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING USE
More results


同様の説明 - FX20VSJ-3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
FX6ASJ-03 RENESAS-FX6ASJ-03_06 Datasheet
199Kb / 7P
High-Speed Switching Use Pch Power MOS FET
FX6ASJ-3 RENESAS-FX6ASJ-3 Datasheet
171Kb / 7P
High-Speed Switching Use Pch Power MOS FET
FX6KMJ-3 RENESAS-FX6KMJ-3 Datasheet
209Kb / 7P
High-Speed Switching Use Pch Power MOS FET
FX20ASJ-06 RENESAS-FX20ASJ-06 Datasheet
172Kb / 7P
High-Speed Switching Use Pch Power MOS FET
FX30KMJ-2 RENESAS-FX30KMJ-2 Datasheet
174Kb / 7P
High-Speed Switching Use Pch Power MOS FET
FX50KMJ-06 RENESAS-FX50KMJ-06 Datasheet
174Kb / 7P
High-Speed Switching Use Pch Power MOS FET
FX50SMJ-2 RENESAS-FX50SMJ-2 Datasheet
173Kb / 7P
High-Speed Switching Use Pch Power MOS FET
FX50SMJ-06 RENESAS-FX50SMJ-06 Datasheet
173Kb / 7P
High-Speed Switching Use Pch Power MOS FET
FX70KMJ-03 RENESAS-FX70KMJ-03 Datasheet
174Kb / 7P
High-Speed Switching Use Pch Power MOS FET
FX20ASJ-03F RENESAS-FX20ASJ-03F_15 Datasheet
98Kb / 6P
High-Speed Switching Use Pch Power MOS FET
More results




Renesas Technology Corp について


Renesas Technology Corpは、自動車、産業、消費者市場のさまざまなアプリケーションに幅広いマイクロコントローラー、システムオンチップ、アナログおよび電源デバイスを提供する日本の半導体会社です。
同社は2010年にNEC Electronics CorporationとRenesas Technology Corporationの合併を通じて設立されました。
Renesasは、世界最大のマイクロコントローラーサプライヤーの1つであり、モノのインターネット(IoT)、人工知能(AI)、自動車エレクトロニクスなどの分野での高度な技術の開発に関する専門知識で知られています。
同社は20か国以上で事業を展開しており、その製品は幅広いアプリケーションで使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com