データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC1440 データシート (PDF) - Savantic, Inc.

2SC1440 Datasheet PDF - Savantic, Inc.
部品番号 2SC1440
ダウンロード  2SC1440 ダウンロード
ファイルサイズ   108.17 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
ホームページ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.
部品情報 Silicon NPN Power Transistors

2SC1440 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
2SC1440 Datasheet PDF - Savantic, Inc.

部品番号 2SC1440
ダウンロード  2SC1440 Click to download

ファイルサイズ   108.17 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
ホームページ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.
部品情報 Silicon NPN Power Transistors

2SC1440 データシート (HTML) - Savantic, Inc.


2SC1440 製品詳細

DESCRIPTION
·With TO-3 package
·High power dissipation

APPLICATIONS
·Power amplifier applications
·Power switching applications
·DC-DC converters

VCBO Collector-base voltage Open emitter 150 V
VCEO Collector-emitter voltage Open base 150 V
VEBO Emitter-base voltage Open collector 5 V
IC Collector current 15 A
IB Base current 4 A




同様の部品番号 - 2SC1440

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
2SC1440 ISC-2SC1440 Datasheet
128Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
2SC1440 SAVANTIC-2SC1440 Datasheet
109Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
More results


同様の説明 - 2SC1440

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
BUS47 MOTOROLA-BUS47 Datasheet
79Kb / 2P
NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Bourns Electronic Solut...
BD241 BOURNS-BD241 Datasheet
107Kb / 5P
NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BU426 BOURNS-BU426 Datasheet
129Kb / 6P
NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Inchange Semiconductor ...
S2055A ISC-S2055A Datasheet
40Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
2SC3182N ISC-2SC3182N Datasheet
168Kb / 4P
Silicon NPN Power Transistors
2SC4690 ISC-2SC4690 Datasheet
85Kb / 4P
Silicon NPN Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
2SC2497 SAVANTIC-2SC2497 Datasheet
107Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
2SC2517 SAVANTIC-2SC2517 Datasheet
104Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
2SC2562 SAVANTIC-2SC2562 Datasheet
143Kb / 5P
Silicon NPN Power Transistors
2SC2577 SAVANTIC-2SC2577 Datasheet
136Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com