データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SML-LX1110USBC-ATR データシート (PDF) - LUMEX INC.

SML-LX1110USBC-ATR Datasheet PDF - LUMEX INC.
部品番号 SML-LX1110USBC-ATR
ダウンロード  SML-LX1110USBC-ATR ダウンロード
ファイルサイズ   62.79 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  LUMEX [LUMEX INC.]
ホームページ  http://www.lumex.com
Logo LUMEX - LUMEX INC.
部品情報 PLCC-4 SMT LED, HIGH POWER, 470nm ULTRA SUPER BLUE

SML-LX1110USBC-ATR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SML-LX1110USBC-ATR Datasheet PDF - LUMEX INC.

部品番号 SML-LX1110USBC-ATR
ダウンロード  SML-LX1110USBC-ATR Click to download

ファイルサイズ   62.79 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  LUMEX [LUMEX INC.]
ホームページ  http://www.lumex.com
Logo LUMEX - LUMEX INC.
部品情報 PLCC-4 SMT LED, HIGH POWER, 470nm ULTRA SUPER BLUE

SML-LX1110USBC-ATR データシート (HTML) - LUMEX INC.




同様の部品番号 - SML-LX1110USBC-ATR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
SML-LX1110USBC-ATR ETC2-SML-LX1110USBC-ATR Datasheet
62Kb / 1P
PLCC-4 SMT LED, HIGH POWER, 470NM ULTRA GREEN
More results


同様の説明 - SML-LX1110USBC-ATR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
SML-LX1110USBC-ATR ETC2-SML-LX1110USBC-ATR Datasheet
62Kb / 1P
PLCC-4 SMT LED, HIGH POWER, 470NM ULTRA GREEN
SML-LX1110USBC-BTR ETC2-SML-LX1110USBC-BTR Datasheet
63Kb / 1P
PLCC-4 SMT LED, HIGH POWER, 470NM ULTRA GREEN
SML-LX1110UWC-ATR ETC2-SML-LX1110UWC-ATR Datasheet
63Kb / 1P
PLCC-4 SMT LED, HIGH POWER, 470NM ULTRA WHITE, WITH INTERNAL REFLECTIVE CAVITY
SML-LX1110UWC-BTR ETC2-SML-LX1110UWC-BTR Datasheet
63Kb / 1P
PLCC-4 SMT LED, HIGH POWER, ULTRA WHITE
logo
LUMEX INC.
SML-LX1110SYC-BTR LUMEX-SML-LX1110SYC-BTR Datasheet
95Kb / 1P
PLCC-4 SMT LED, HIGH POWER, 590nm SUPER YELLOW
SML-LX1110UPGC-BTR LUMEX-SML-LX1110UPGC-BTR Datasheet
94Kb / 1P
PLCC-4 SMT LED, HIGH POWER, 525nm ULTRA SUPER GREEN
SML-LX1110USBC-BTR LUMEX-SML-LX1110USBC-BTR Datasheet
96Kb / 1P
PLCC-4 SMT LED, HIGH POWER, 470nm ULTRA SUPER BLUE
SML-LX1110UWC-ATR LUMEX-SML-LX1110UWC-ATR Datasheet
63Kb / 1P
PLCC-4 SMT LED, HIGH POWER, ULTRA WHITE
SML-LX1110UWC-BTR LUMEX-SML-LX1110UWC-BTR Datasheet
63Kb / 1P
PLCC-4 SMT LED, HIGH POWER, ULTRA WHITE
SSL-LXA228USBCTR31 LUMEX-SSL-LXA228USBCTR31 Datasheet
67Kb / 1P
470nm ULTRA SUPER BLUE, AXIAL LED
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com