データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADS-926 データシート (PDF) - Murata Power Solutions Inc.

ADS-926 Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.
部品番号 ADS-926
ダウンロード  ADS-926 ダウンロード
ファイルサイズ   153.6 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
ホームページ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
部品情報 14-Bit, 500kHz, Low-Power Sampling A/D Converters

ADS-926 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
ADS-926 Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.

部品番号 ADS-926
ダウンロード  ADS-926 Click to download

ファイルサイズ   153.6 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
ホームページ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
部品情報 14-Bit, 500kHz, Low-Power Sampling A/D Converters

ADS-926 データシート (HTML) - Murata Power Solutions Inc.


ADS-926 製品詳細

GENERAL DESCRIPTION
The ADS-926 is a high-performance, 14-bit, 500kHz sampling A/D converter. This device accurately samples full-scale input signals up to Nyquist frequencies with no missing codes and exhibits outstanding dynamic performance that surpasses most 16-bit, 500kHz sampling A/Ds. THD and SNR, for example, are typically –90dB and 80dB when converting fullscale input signals up to 100kHz.

FEATURES
• 14-bit resolution
• 500kHz sampling rate
• Functionally complete; No missing codes
• Small 24-pin DDIP or SMT package
• Operates from ±15V or ±12V supplies
• Low power, 1.75 Watts maximum
• Samples up to Nyquist frequencies
• Outstanding dynamic performance
• Bipolar ±5V input range




同様の部品番号 - ADS-926

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
ADS-926 ETC-ADS-926 Datasheet
151Kb / 8P
14-Bit, 500kHz, Low-Power Sampling A/D Converters
logo
DATEL, Inc.
ADS-926-C/883 DATEL-ADS-926-C/883 Datasheet
107Kb / 1P
Sampling A/D Converters
ADS-926-C883 DATEL-ADS-926-C883 Datasheet
107Kb / 1P
Sampling A/D Converters
logo
List of Unclassifed Man...
ADS-926/883 ETC-ADS-926/883 Datasheet
187Kb / 8P
14-Bit, 500kHz, Low-Power Sampling A/D Converters
logo
Murata Power Solutions ...
ADS-926/883 MURATA-PS-ADS-926/883 Datasheet
189Kb / 8P
14-Bit, 500kHz, Low-Power Sampling A/D Converters
More results


同様の説明 - ADS-926

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
ADS-926 ETC-ADS-926 Datasheet
151Kb / 8P
14-Bit, 500kHz, Low-Power Sampling A/D Converters
ADS929 ETC-ADS929 Datasheet
190Kb / 8P
14-Bit, 2MHz, Low-Power Sampling A/D Converters
ADS950 ETC-ADS950 Datasheet
184Kb / 6P
18-Bit, 500kHz, Low-Power Sampling A/D Converters
ADS-916 ETC-ADS-916 Datasheet
187Kb / 8P
14-Bit, 500kHz, Low-Power Sampling A/D Converters
ADS-927 ETC-ADS-927 Datasheet
150Kb / 8P
14-Bit, 1MHz, Low-Power Sampling A/D Converters
ADS-930 ETC1-ADS-930 Datasheet
603Kb / 8P
16-Bit, 500kHz Sampling A/D Converters
logo
Murata Power Solutions ...
ADS-916 MURATA-PS-ADS-916 Datasheet
189Kb / 8P
14-Bit, 500kHz, Low-Power Sampling A/D Converters
ADS-919 MURATA-PS-ADS-919 Datasheet
187Kb / 8P
14-Bit, 2MHz, Low-Power Sampling A/D Converters
ADS-928 MURATA-PS-ADS-928 Datasheet
1Mb / 4P
500kHz, 14-Bit Sampling A/D Converters
ADS-930 MURATA-PS-ADS-930 Datasheet
297Kb / 8P
16-Bit, 500kHz Sampling A/D Converters
More results




Murata Power Solutions Inc. について


Murata Power Solutionsは、日本の多国籍エレクトロニクス企業であるMurata Manufacturingの子会社です。

Murata Power Solutionsは、DC-DCコンバーター、AC-DC電源、EMIフィルターなどの電力管理ソリューションの設計と製造を専門としています。

同社は、とりわけ、医療、産業、輸送などの業界で幅広いアプリケーションに革新的で信頼できる電力管理ソリューションを提供しています。

高度なテクノロジーと高品質の製品により、Murata Power Solutionsは、グローバル市場の電力管理ソリューションの大手プロバイダーとしての地位を確立しています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com