データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2805 データシート (PDF) - KR Electronics, Inc.

2805 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.
部品番号 2805
ダウンロード  2805 ダウンロード
ファイルサイズ   47.49 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  KR [KR Electronics, Inc.]
ホームページ  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
部品情報 45 MHz lowpass filter

2805 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
2805 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.

部品番号 2805
ダウンロード  2805 Click to download

ファイルサイズ   47.49 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  KR [KR Electronics, Inc.]
ホームページ  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
部品情報 45 MHz lowpass filter

2805 データシート (HTML) - KR Electronics, Inc.


2805 製品詳細

General Description
KR 2805 is a 45 MHz lowpass filter. The filter has a minimum 1 dB bandwidth of 45 MHz. Other center frequencies and bandwidths available. Please consult the factory.

Features
• Sharp Transition to Stopband
• >30 dB Stopband
• 50 Ω Source and Load
• SMA Connectors




同様の部品番号 - 2805

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Emcore Corporation
2805 EMCORE-2805 Datasheet
361Kb / 2P
110 Channel CATV Private Network Solution (PNS)
logo
PHOENIX CONTACT
2805025 PHOENIX-2805025 Datasheet
59Kb / 3P
Housing - BNC-DV-LG
09/12/2020
2805038 PHOENIX-2805038 Datasheet
79Kb / 2P
BNC-DV 50
2805041 PHOENIX-2805041 Datasheet
76Kb / 2P
BNC-V 50
logo
Tyco Electronics
280508-2 MACOM-280508-2 Datasheet
82Kb / 1P
AMPMODU II GEADER ASS, IES, STRAIGHT, SINGLE ROW
More results


同様の説明 - 2805

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KR Electronics, Inc.
2826 KR-2826 Datasheet
541Kb / 2P
45 KHz lowpass filter
2403-S KR-2403-S Datasheet
42Kb / 3P
60 MHz Lowpass Filter
2978 KR-2978 Datasheet
95Kb / 3P
150 MHz Lowpass Filter
3007 KR-3007 Datasheet
91Kb / 3P
430 MHz Lowpass Filter
3018-2 KR-3018-2 Datasheet
52Kb / 3P
30 MHz Lowpass Filter
2455-SMD KR-2455-SMD Datasheet
170Kb / 3P
45 MHz Lowpass
3202-2-BNC KR-3202-2-BNC Datasheet
57Kb / 3P
2 MHz Lowpass Filter
3253-201-LP-SMA KR-3253-201-LP-SMA Datasheet
82Kb / 3P
201 MHz Lowpass Filter
3271-BNC KR-3271-BNC Datasheet
50Kb / 3P
1 MHz Lowpass Filter
3282-SMA KR-3282-SMA Datasheet
56Kb / 3P
45 KHz Lowpass Filter
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com