データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MAX1438B データシート (PDF) - Maxim Integrated Products

MAX1438B Datasheet PDF - Maxim Integrated Products
部品番号 MAX1438B
ダウンロード  MAX1438B ダウンロード
ファイルサイズ   1252.99 Kbytes
ページ   21 Pages
メーカー  MAXIM [Maxim Integrated Products]
ホームページ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products
部品情報 Octal, 12-Bit, 64Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs

MAX1438B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MAX1438B Datasheet PDF - Maxim Integrated Products

部品番号 MAX1438B
ダウンロード  MAX1438B Click to download

ファイルサイズ   1252.99 Kbytes
ページ   21 Pages
メーカー  MAXIM [Maxim Integrated Products]
ホームページ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products
部品情報 Octal, 12-Bit, 64Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs

MAX1438B データシート (HTML) - Maxim Integrated Products


MAX1438B 製品詳細

General Description
The MAX1438B octal, 12-bit analog-to-digital converter (ADC) features fully differential inputs, a pipelined architecture, and digital error correction incorporating a fully differential signal path. This ADC is optimized for low-power and high-dynamic performance in medical imaging instrumentation and digital communications applications. The MAX1438B operates from a 1.8V single supply and consumes only 913mW (114mW per channel) while delivering a 69.9dB (typ) signal-to-noise ratio (SNR) at a 5.3MHz input frequency. In addition to low operating power, the MAX1438B features a low power standby mode for idle periods.

Features
♦ Excellent Dynamic Performance
    69.9dB SNR at 5.3MHz
    94dBc SFDR at 5.3MHz
♦ Ultra-Low Power
    114mW per Channel (Normal Operation)
♦ Serial LVDS Outputs
♦ Pin-Selectable LVDS/SLVS (Scalable Low-Voltage Signal) Mode
♦ LVDS Outputs Support Up to 30in FR4 Backplane Connections
♦ Test Mode for Digital Signal Integrity
♦ Fully Differential Analog Inputs
♦ Wide Differential Input Voltage Range (1.4VP-P)
♦ On-Chip 1.24V Precision Bandgap Reference
♦ Clock Duty-Cycle Equalizer
♦ Compact, 68-Pin Thin QFN Package with Exposed Pad
♦ Evaluation Kit Available (Order MAX1437BEVKIT)

Applications
    Ultrasound and Medical Imaging
    Instrumentation
    Multichannel Communications




同様の部品番号 - MAX1438B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1438 MAXIM-MAX1438 Datasheet
410Kb / 23P
Octal, 12-Bit, 50Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs
Rev 0; 4/05
MAX1438 MAXIM-MAX1438 Datasheet
421Kb / 22P
Octal, 12-Bit, 50Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs
Rev 1; 2/11
MAX1438 MAXIM-MAX1438 Datasheet
691Kb / 22P
Octal, 10-Bit, 50Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs
Rev 1; 2/11
MAX1438 MAXIM-MAX1438 Datasheet
516Kb / 24P
Octal, 12-Bit, 40Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs
Rev 1; 2/11
MAX1438 MAXIM-MAX1438 Datasheet
450Kb / 22P
Octal, 12-Bit, 65Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs Serial LVDS Outputs
Rev 1; 2/11
More results


同様の説明 - MAX1438B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1127 MAXIM-MAX1127 Datasheet
1Mb / 25P
Quad, 12-Bit, 65Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs
Rev 1; 3/04
MAX1437 MAXIM-MAX1437 Datasheet
410Kb / 23P
Octal, 12-Bit, 50Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs
Rev 0; 4/05
MAX1437B MAXIM-MAX1437B Datasheet
333Kb / 22P
Octal, 12-Bit, 50Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs
Rev 1; 12/08
MAX19527 MAXIM-MAX19527 Datasheet
2Mb / 30P
Ultra-Low-Power, Octal, 12-Bit, 50Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs
Rev 0; 6/10
MAX1434 MAXIM-MAX1434_11 Datasheet
421Kb / 22P
Octal, 12-Bit, 50Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs
Rev 1; 2/11
MAX1436 MAXIM-MAX1436 Datasheet
691Kb / 22P
Octal, 10-Bit, 50Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs
Rev 1; 2/11
MAX1436B MAXIM-MAX1436B Datasheet
516Kb / 24P
Octal, 12-Bit, 40Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs
Rev 1; 2/11
MAX1438 MAXIM-MAX1438 Datasheet
450Kb / 22P
Octal, 12-Bit, 65Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs Serial LVDS Outputs
Rev 1; 2/11
MAX1437B MAXIM-MAX1437B_V01 Datasheet
456Kb / 22P
Octal, 12-Bit, 50Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs
2011
MAX1437 MAXIM-MAX1437_V01 Datasheet
715Kb / 23P
Octal, 12-Bit, 50Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs
2011
More results




Maxim Integrated Products について


Maxim Integrated Productsは、幅広い高性能アナログおよび混合シグナル統合回路(IC)を設計、開発、販売する株式取引会社です。
同社は1983年に設立され、カリフォルニア州サンノゼに本社を置いています。
Maxim Integrated製品は、通信、コンピューティング、消費者、産業、医療、自動車など、さまざまな市場の顧客にサービスを提供しています。
同社は、データコンバーター、アンプ、コンパレータ、電力管理IC、マイクロコントローラー、セキュリティおよび保護デバイス、センサーなど、製品の包括的なポートフォリオを提供しています。
Maxim Integrated製品は、イノベーションと顧客満足度に専念しており、顧客に高品質で信頼できるソリューションを提供することに取り組んでいます。
エネルギー効率と持続可能性に焦点を当てたマキシム統合製品は、半導体産業の最前線にあり、アナログおよび混合シグナルICの分野で技術の進歩を促進しています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com