データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

OSY5XA8A61R データシート (PDF) - OptoSupply International

OSY5XA8A61R Datasheet PDF - OptoSupply International
部品番号 OSY5XA8A61R
ダウンロード  OSY5XA8A61R ダウンロード
ファイルサイズ   99.33 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  OPTOSUPPLY [OptoSupply International]
ホームページ  http://www.optosupply.com
Logo OPTOSUPPLY - OptoSupply International
部品情報 Tpower 8mm Yellow LED

OSY5XA8A61R Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
OSY5XA8A61R Datasheet PDF - OptoSupply International

部品番号 OSY5XA8A61R
ダウンロード  OSY5XA8A61R Click to download

ファイルサイズ   99.33 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  OPTOSUPPLY [OptoSupply International]
ホームページ  http://www.optosupply.com
Logo OPTOSUPPLY - OptoSupply International
部品情報 Tpower 8mm Yellow LED

OSY5XA8A61R データシート (HTML) - OptoSupply International




同様の部品番号 - OSY5XA8A61R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OptoSupply Internationa...
OSY5XA5141R OPTOSUPPLY-OSY5XA5141R Datasheet
97Kb / 1P
Tpower 5mm Yellow LED
OSY5XA56E1R OPTOSUPPLY-OSY5XA56E1R Datasheet
99Kb / 1P
Tpower 4.8mm Straw Yellow LED
OSY5XAA151R OPTOSUPPLY-OSY5XAA151R Datasheet
100Kb / 1P
Tpower 10mm Yellow LED
OSY5XAC1C1E OPTOSUPPLY-OSY5XAC1C1E Datasheet
118Kb / 1P
9.2x8x1.92mm Commercial 1 Power Amber LED
OSY5XAC3C1E OPTOSUPPLY-OSY5XAC3C1E Datasheet
104Kb / 1P
9..2x8x1..92mm Commerciiall 3 Power Amber LED
More results


同様の説明 - OSY5XA8A61R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OptoSupply Internationa...
OSB5S38A61R OPTOSUPPLY-OSB5S38A61R Datasheet
97Kb / 1P
Tpower 8mm Super Blue LED
OSB5XL8A61R OPTOSUPPLY-OSB5XL8A61R Datasheet
99Kb / 1P
Tpower 8mm Blue LED
OSG3D38A61R OPTOSUPPLY-OSG3D38A61R Datasheet
97Kb / 1P
Tpower 8mm Bluish Green LED
OSK5D38A61R OPTOSUPPLY-OSK5D38A61R Datasheet
97Kb / 1P
Tpower 8mm Pink LED
OSK5XL8A61R OPTOSUPPLY-OSK5XL8A61R Datasheet
99Kb / 1P
Tpower 8mm Pink LED
OSM5D38A61R OPTOSUPPLY-OSM5D38A61R Datasheet
97Kb / 1P
Tpower 8mm Warm White LED
OSM5XL8A61R OPTOSUPPLY-OSM5XL8A61R Datasheet
99Kb / 1P
Tpower 8mm Warm White LED
OSR5XA8A61R OPTOSUPPLY-OSR5XA8A61R Datasheet
99Kb / 1P
Tpower 8mm Red LED
OSW5D38A61R OPTOSUPPLY-OSW5D38A61R Datasheet
97Kb / 1P
Tpower 8mm Pure White LED
OSY5M38A61R OPTOSUPPLY-OSY5M38A61R Datasheet
99Kb / 1P
Tpower 8mm Phoenix Yellow LED
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com