データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TGA8399B データシート (PDF) - TriQuint Semiconductor

TGA8399B Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor
部品番号 TGA8399B
ダウンロード  TGA8399B ダウンロード
ファイルサイズ   281.04 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
ホームページ  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
部品情報 6-13 GHz Low Noise Amplifier

TGA8399B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TGA8399B Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor

部品番号 TGA8399B
ダウンロード  TGA8399B Click to download

ファイルサイズ   281.04 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
ホームページ  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
部品情報 6-13 GHz Low Noise Amplifier

TGA8399B データシート (HTML) - TriQuint Semiconductor


TGA8399B 製品詳細

Key Features and Performance
 • 3 Stage LNA 0.25um pHEMT Technology
 • 6-13 GHz Frequency Range
 • 1.75 dB Typical Noise Figure Midband
 • 25 dB Nominal Gain
 • High Input Power Handling: ~ 20dBm
 • Balanced Input for Low VSWR
 • 5V @ 65mA Self Bias

Primary Applications
 • Point-to-Point Radio




同様の部品番号 - TGA8399B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TriQuint Semiconductor
TGA8399B-SCC TRIQUINT-TGA8399B-SCC Datasheet
211Kb / 8P
6-13 GHz Low Noise Amplifier
TGA8399B-SCC TRIQUINT-TGA8399B-SCC Datasheet
213Kb / 8P
6-13 GHz Low Noise Amplifier
TGA8399B-SCC TRIQUINT-TGA8399B-SCC_15 Datasheet
213Kb / 8P
6-13 GHz Low Noise Amplifier
More results


同様の説明 - TGA8399B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Teledyne Technologies I...
CLA-13-6012 TELEDYNE-CLA-13-6012 Datasheet
898Kb / 2P
Low Noise Amplifier 6 GHz - 13 GHz
CLA-13-6013 TELEDYNE-CLA-13-6013 Datasheet
898Kb / 2P
Low Noise Amplifier 6 GHz - 13 GHz
CLA-13-6014 TELEDYNE-CLA-13-6014 Datasheet
898Kb / 2P
Low Noise Amplifier 6 GHz - 13 GHz
CLA-13-6015 TELEDYNE-CLA-13-6015 Datasheet
896Kb / 2P
Low Noise Amplifier 6 GHz - 13 GHz
TLA-13-6012 TELEDYNE-TLA-13-6012 Datasheet
893Kb / 2P
Low Noise Amplifier 6 GHz - 13 GHz
TLA-13-6013 TELEDYNE-TLA-13-6013 Datasheet
893Kb / 2P
Low Noise Amplifier 6 GHz - 13 GHz
TLA-13-6014 TELEDYNE-TLA-13-6014 Datasheet
893Kb / 2P
Low Noise Amplifier 6 GHz - 13 GHz
TLA-13-6015 TELEDYNE-TLA-13-6015 Datasheet
891Kb / 2P
Low Noise Amplifier 6 GHz - 13 GHz
logo
TriQuint Semiconductor
TGA8399B-SCC TRIQUINT-TGA8399B-SCC Datasheet
211Kb / 8P
6-13 GHz Low Noise Amplifier
TGA8399B-SCC TRIQUINT-TGA8399B-SCC_15 Datasheet
213Kb / 8P
6-13 GHz Low Noise Amplifier
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com