データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1PMT4104 データシート (PDF) - Microsemi Corporation

1PMT4104 Datasheet PDF - Microsemi Corporation
部品番号 1PMT4104
ダウンロード  1PMT4104 ダウンロード

ファイルサイズ   139.24 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
ホームページ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation
部品情報 POWERMITETM Low Noise 1 Watt Zener Diodes

1PMT4104 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1PMT4104 Datasheet PDF - Microsemi Corporation

部品番号 1PMT4104
ダウンロード  1PMT4104 Click to download

ファイルサイズ   139.24 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
ホームページ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation
部品情報 POWERMITETM Low Noise 1 Watt Zener Diodes

1PMT4104 データシート (HTML) - Microsemi Corporation

1PMT4104 Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation 1PMT4104 Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation 1PMT4104 Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation 1PMT4104 Datasheet HTML 4Page - Microsemi Corporation

1PMT4104 製品詳細

DESCRIPTION
This Microsemi Powermite® surface mount low noise Zener package series provides a higher power handling capability that are also RoHS compliant. In addition to its size advantages, Powermite® package features include a full-metallic bottom that eliminates the possibility of solder flux entrapment during assembly, and a unique locking tab acts as an efficient heat path from die to mounting plane for external heat sinking with very low thermal resistance junction to case (bottom). Its innovative design makes this device ideal for use with automatic insertion equipment.

FEATURES
• Surface mount equivalent to JEDEC registered
   1N4099 thru 1N4135 and 1N4614 thru 1N4627
   series except with additional power capability
• Extensive selection from 1.8 to 100 V
• Regulates voltage over a broad operating current and
   temperature range
• Low noise density (1-3 kHz) at test current
• Low reverse leakage current
• RoHS compliant

APPLICATIONS / BENEFITS
• Tight tolerances available in plus or minus 2% or 1%
   with C or D suffix respectively
• Moisture classification Level 1 per IPC/JEDEC
   J-STD-020B with no dry pack required
• Nonsensitive to ESD per MIL-STD-750 Method 1020
• Compatible with automatic insertion equipment
• Full metallic bottom eliminates flux entrapment




同様の部品番号 - 1PMT4104

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
1PMT4104 MICROSEMI-1PMT4104 Datasheet
210Kb / 2P
   LOW NOISE 1 WATT Zener Diodes
More results


同様の説明 - 1PMT4104

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
1PMT4614 MICROSEMI-1PMT4614 Datasheet
210Kb / 2P
   LOW NOISE 1 WATT Zener Diodes
logo
Compensated Deuices Inc...
CDLL4728 CDI-DIODE-CDLL4728 Datasheet
112Kb / 2P
   1 WATT ZENER DIODES
1N3016B CDI-DIODE-1N3016B Datasheet
21Kb / 2P
   1 WATT ZENER DIODES
CDLL3016B CDI-DIODE-CDLL3016B Datasheet
23Kb / 2P
   1 WATT ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N4728AP MICROSEMI-1N4728AP Datasheet
175Kb / 3P
   Silicon 1 Watt Zener Diodes
logo
Digitron Semiconductors
1N4728 DIGITRON-1N4728 Datasheet
184Kb / 3P
   SILICON 1 WATT ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
SMBJ5221 MICROSEMI-SMBJ5221 Datasheet
89Kb / 2P
   SILICON 1 WATT ZENER DIODES
1N4728A MICROSEMI-1N4728A Datasheet
65Kb / 2P
   SILICON 1 WATT ZENER DIODES
logo
First Components Intern...
1N5229A FCI-1N5229A Datasheet
162Kb / 3P
   1/2 Watt ZENER DIODES
1N5230 FCI-1N5230 Datasheet
183Kb / 2P
   1/2 Watt ZENER DIODES
More results




Microsemi Corporation について


Microsemi Corporationは、半導体およびシステムソリューションの設計と製造に特化したアメリカの会社でした。
同社は1960年に設立され、カリフォルニア州アリソビエホに本社を置いていました。
Microsemiは、アナログおよび混合シグナル統合回路、フィールドプログラム可能なゲートアレイ(FPGA)、電力管理および制御製品、およびその他の半導体溶液など、幅広い製品を提供しました。
同社の製品は、防衛とセキュリティ、航空宇宙と航空、産業、通信などのさまざまなアプリケーションで使用されていました。
Microsemiは、半導体テクノロジーの専門知識と、高品質で信頼できる製品を顧客に提供する能力で知られていました。
2018年、Microsemiは、マイクロコントローラー、混合シグナル、アナログ、およびセキュリティ製品の大手プロバイダーであるMicrochip Technologyに買収されました。
Microsemiブランドはもはや使用されていませんが、そのテクノロジーと製品はMicrochipのポートフォリオの一部であり続けています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com