データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

127382FR013G503ZR データシート (PDF) - SUYIN USA, INC.

127382FR013G503ZR Datasheet PDF - SUYIN USA, INC.
部品番号 127382FR013G503ZR
ダウンロード  127382FR013G503ZR ダウンロード
ファイルサイズ   184.4 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  SUYIN-USA [SUYIN USA, INC.]
ホームページ  http://www.suyinusa.com
Logo SUYIN-USA - SUYIN USA, INC.
部品情報 1.27mm PITCH SERIAL ATA

127382FR013G503ZR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
127382FR013G503ZR Datasheet PDF - SUYIN USA, INC.

部品番号 127382FR013G503ZR
ダウンロード  127382FR013G503ZR Click to download

ファイルサイズ   184.4 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  SUYIN-USA [SUYIN USA, INC.]
ホームページ  http://www.suyinusa.com
Logo SUYIN-USA - SUYIN USA, INC.
部品情報 1.27mm PITCH SERIAL ATA

127382FR013G503ZR データシート (HTML) - SUYIN USA, INC.




同様の部品番号 - 127382FR013G503ZR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SUYIN USA, INC.
127382FR013S122ZR SUYIN-USA-127382FR013S122ZR Datasheet
342Kb / 1P
1.27mm PITCH SERIAL ATA
127382FR013S219ZR SUYIN-USA-127382FR013S219ZR Datasheet
346Kb / 1P
1.27mm PITCH SERIAL ATA
More results


同様の説明 - 127382FR013G503ZR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SUYIN USA, INC.
127070FR022G229ZR SUYIN-USA-127070FR022G229ZR Datasheet
311Kb / 1P
1.27mm PITCH SERIAL ATA CONN
127382FB013S202ZR SUYIN-USA-127382FB013S202ZR Datasheet
167Kb / 1P
1.27mm PITCH SERIAL ATA
127382FR013S122ZR SUYIN-USA-127382FR013S122ZR Datasheet
342Kb / 1P
1.27mm PITCH SERIAL ATA
127382FR013S219ZR SUYIN-USA-127382FR013S219ZR Datasheet
346Kb / 1P
1.27mm PITCH SERIAL ATA
logo
Molex Electronics Ltd.
0483211001 MOLEX6-0483211001 Datasheet
355Kb / 6P
1.00mm (.039"), 1.27mm (.050") Pitch Slimline Serial ATA Receptacle
0470182002 MOLEX6-0470182002 Datasheet
204Kb / 4P
1.27mm (.050") Pitch Serial ATA Host Receptacle, Mating Height 4.30mm
0483255003 MOLEX6-0483255003 Datasheet
180Kb / 4P
1.00mm (.039"), 1.27mm (.050") Pitch Slimline Serial ATA Receptacle, Right Angle, 1.00mm (.039"), 1.27mm (.050") Pitch Slimline Serial ATA Receptacle, Right Angle
0675810002 MOLEX8-0675810002 Datasheet
127Kb / 2P
1.27mm (.050") Pitch Serial ATA Crimp
0678008112 MOLEX8-0678008112 Datasheet
213Kb / 4P
1.27mm (.050") Pitch Serial ATA High Speed Header
PS-67492-001 MOLEX-PS-67492-001 Datasheet
400Kb / 7P
SERIAL ATA BACKPLANE CONNECTOR 1.27mm PITCH
2016/04/28
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com