データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74AHCT1G04 データシート (PDF) - Diodes Incorporated

74AHCT1G04 Datasheet PDF - Diodes Incorporated
部品番号 74AHCT1G04
ダウンロード  74AHCT1G04 ダウンロード
ファイルサイズ   178.25 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  DIODES [Diodes Incorporated]
ホームページ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
部品情報 SINGLE INVERTER GATE

74AHCT1G04 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
74AHCT1G04 Datasheet PDF - Diodes Incorporated

部品番号 74AHCT1G04
ダウンロード  74AHCT1G04 Click to download

ファイルサイズ   178.25 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  DIODES [Diodes Incorporated]
ホームページ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
部品情報 SINGLE INVERTER GATE

74AHCT1G04 データシート (HTML) - Diodes Incorporated


74AHCT1G04 製品詳細

Description

The 74AHCT1G04 is a single inverter gate with a standard totem pole output. The device is designed for operation with a power supply range of 4.5V to 5.5V.



Features

• Supply Voltage Range from 4.5V to 5.5V

• ± 8 mA Output Drive at 5.0V

• CMOS low power consumption

• Schmitt Trigger Action at All Inputs Make the Circuit Tolerant for Slower Input Rise and Fall Time.

• ESD Protection per JESD 22

o Exceeds 200-V Machine Model (A115-A)

o Exceeds 2000-V Human Body Model (A114-A)

o Exceeds 1000-V Charged Device Model (C101C)

• Latch-Up Exceeds 100mA per JESD 78, Class II

• SOT25 and SOT353: Assembled with “Green” Molding Compound (no Br, Sb)

• Lead Free Finish / RoHS Compliant (Note 1)




同様の部品番号 - 74AHCT1G04

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74AHCT1G04 PHILIPS-74AHCT1G04 Datasheet
76Kb / 16P
Inverter
2003 Sep 04
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT1G04 NEXPERIA-74AHCT1G04 Datasheet
222Kb / 12P
Inverter
Rev. 11 - 11 January 2022
74AHCT1G04-Q100 NEXPERIA-74AHCT1G04-Q100 Datasheet
201Kb / 11P
The AHC device has CMOS input switching levels and supply voltage range 2 V to 5.5 V
74AHCT1G04-Q100 NEXPERIA-74AHCT1G04-Q100 Datasheet
233Kb / 12P
Inverter
Rev. 6 12 November 2024
logo
Texas Instruments
74AHCT1G04DBVRE4 TI1-74AHCT1G04DBVRE4 Datasheet
908Kb / 19P
Single Inverter Gate
More results


同様の説明 - 74AHCT1G04

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
SN74LVC1GU04 TI-SN74LVC1GU04 Datasheet
535Kb / 14P
SINGLE INVERTER GATE
SN74AHCT1G04-Q1 TI-SN74AHCT1G04-Q1 Datasheet
147Kb / 7P
SINGLE INVERTER GATE
SN74AHC1GU04 TI-SN74AHC1GU04_07 Datasheet
439Kb / 12P
SINGLE INVERTER GATE
logo
Diodes Incorporated
74LVC1G04_1010 DIODES-74LVC1G04_1010 Datasheet
243Kb / 14P
SINGLE INVERTER GATE
DS32198 Rev. 2 - 2
logo
Texas Instruments
SN74LVC1G04-Q1 TI1-SN74LVC1G04-Q1 Datasheet
362Kb / 12P
SINGLE INVERTER GATE
SN74LVC1G04MDBVREP TI1-SN74LVC1G04MDBVREP Datasheet
495Kb / 14P
SINGLE INVERTER GATE
logo
Unisonic Technologies
U74AHC1G04 UTC-U74AHC1G04_15 Datasheet
198Kb / 5P
SINGLE INVERTER GATE
U74LVC1G04 UTC-U74LVC1G04_15 Datasheet
170Kb / 5P
SINGLE INVERTER GATE
logo
Texas Instruments
SN74LVC1G04-Q1 TI1-SN74LVC1G04-Q1_15 Datasheet
866Kb / 16P
SINGLE INVERTER GATE
SN74LVC1G04 TI1-SN74LVC1G04_18 Datasheet
2Mb / 45P
Single Inverter Gate
More results




Diodes Incorporated について


Diodes Incorporatedは、幅広いディスクリート、アナログ、および混合シグナル半導体と完全なパワーソリューションを設計、製造、および供給する公開企業です。
同社は1964年に設立され、テキサス州プラノに本社を置いています。
北米、ヨーロッパ、アジアの販売、サポート、デザインセンターで世界的に運営されています。
Diodes Incorporatedは、自動車、通信、コンピューティング、消費者、産業など、さまざまな業界にサービスを提供しています。
同社は、ダイオード、整流器、トランジスタ、電圧レギュレーター、MOSFET、LEDドライバー、保護装置など、幅広い製品を提供しています。
同社の使命は、顧客に高品質で高解放性製品と優れた顧客サービスを提供することです。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたDiodes Incorporatedは、電力管理ソリューションの大手プロバイダーになることに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com