データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD545C データシート (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

BD545C Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
部品番号 BD545C
ダウンロード  BD545C ダウンロード
ファイルサイズ   256.75 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
部品情報 isc Silicon NPN Power Transistor

BD545C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
BD545C Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

部品番号 BD545C
ダウンロード  BD545C Click to download

ファイルサイズ   256.75 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
部品情報 isc Silicon NPN Power Transistor

BD545C データシート (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited


BD545C 製品詳細

DESCRIPTION
• Collector Current -IC= 15A
• Collector-Emitter Breakdown Voltage-
    : V(BR)CEO = 40V(Min)- BD545; 60V(Min)- BD545A
                            80V(Min)- BD545B; 100V(Min)- BD545C
• Complement to Type BD546/A/B/C

APPLICATIONS
• Designed for use in general purpose power amplifier and switching applications




同様の部品番号 - BD545C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Power Innovations Ltd
BD545C POINN-BD545C Datasheet
88Kb / 6P
NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Bourns Electronic Solut...
BD545C BOURNS-BD545C Datasheet
104Kb / 5P
NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BD545C NJSEMI-BD545C Datasheet
87Kb / 2P
NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Bourns Electronic Solut...
BD545C-S BOURNS-BD545C-S Datasheet
104Kb / 4P
Designed for Complementary Use with the BD546 Series
More results


同様の説明 - BD545C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
BD907 ISC-BD907 Datasheet
106Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BU2727AF ISC-BU2727AF Datasheet
98Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BU326 ISC-BU326 Datasheet
57Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BU326A ISC-BU326A Datasheet
129Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
MJ413 ISC-MJ413 Datasheet
71Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BUX47A ISC-BUX47A Datasheet
76Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BUV48CFI ISC-BUV48CFI Datasheet
111Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BUV70 ISC-BUV70 Datasheet
102Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BU406 ISC-BU406 Datasheet
134Kb / 3P
isc Silicon NPN Power Transistor
More results




Inchange Semiconductor Company Limited について


Inchange Semiconductor Company Limitedは、1997年に設立された中国の半導体会社です。

同社は、自動車、産業、消費者市場のさまざまなアプリケーション向けに、個別のアナログパワーデバイスやアナログパワーデバイスを含む幅広い製品を提供しています。

Inchangeは品質と信頼性に焦点を当てていることで知られており、その製品は電力管理、照明、その他のアプリケーションで広く使用されています。

同社はいくつかの国で事業を展開しており、アジア太平洋地域の電力装置とダイオードの大手サプライヤーの1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com