データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AO6806 データシート (PDF) - Alpha & Omega Semiconductors

AO6806 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors
部品番号 AO6806
ダウンロード  AO6806 ダウンロード
ファイルサイズ   209.94 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
ホームページ  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
部品情報 Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

AO6806 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
AO6806 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors

部品番号 AO6806
ダウンロード  AO6806 Click to download

ファイルサイズ   209.94 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
ホームページ  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
部品情報 Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

AO6806 データシート (HTML) - Alpha & Omega Semiconductors


AO6806 製品詳細

General Description
The AO6806 uses advanced trench technology to provide excellent RDS(ON), low gate charge and operation with gate voltages as low as 2.5V. This device is suitable for use as a load switch or in PWM applications. AO6806 is Pb-free (meets ROHS & Sony 259 specifications).

Features
   VDS = 20V
   ID = 5.0A (VGS = 4.5V)
   RDS(ON) < 33mΩ (VGS = 4.5V)
   RDS(ON) < 34mΩ (VGS = 4.0V)
   RDS(ON) < 36mΩ (VGS = 3.1V)
   RDS(ON) < 40mΩ (VGS = 2.5V)




同様の部品番号 - AO6806

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
AO6800 ETC-AO6800 Datasheet
296Kb / 6P
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO6800 AOSMD-AO6800 Datasheet
234Kb / 5P
30V Dual N-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO6800 KEXIN-AO6800 Datasheet
1Mb / 4P
Dual N-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO6800 VBSEMI-AO6800 Datasheet
1Mb / 9P
Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
AO6800 UMW-AO6800 Datasheet
583Kb / 8P
Dual N-Channel MOSFET
More results


同様の説明 - AO6806

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDS8926A FAIRCHILD-FDS8926A Datasheet
201Kb / 8P
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
FDS8936A FAIRCHILD-FDS8936A Datasheet
229Kb / 4P
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
FDS9936A FAIRCHILD-FDS9936A Datasheet
416Kb / 8P
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Chino-Excel Technology
CEM2108 CET-CEM2108 Datasheet
139Kb / 4P
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEM4228 CET-CEM4228 Datasheet
109Kb / 4P
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEM9926A CET-CEM9926A Datasheet
140Kb / 4P
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Diodes Incorporated
DMN2004VK DIODES-DMN2004VK Datasheet
155Kb / 4P
DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30865 Rev. 2 - 2
DMN5L06DMK DIODES-DMN5L06DMK Datasheet
144Kb / 5P
DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30927 Rev. 2 - 2
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4850 AOSMD-AO4850 Datasheet
117Kb / 4P
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results




Alpha & Omega Semiconductors について


Alpha&Omega Semiconductors(AOS)は、電力管理統合サーキット(IC)の設計と製造を専門とするグローバルな半導体企業です。
同社は1995年に設立され、カリフォルニア州サンノゼに本社があります。
AOSは、とりわけ、家電、コンピューティング、通信、産業システムなどのアプリケーションに幅広い電力管理ソリューションを提供しています。
同社は最先端のテクノロジーと革新的な製品で知られており、半導体業界で高い評価を得ています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com