データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MMSZ5230B-TP データシート (PDF) - Micro Commercial Components

MMSZ5230B-TP Datasheet PDF - Micro Commercial Components
部品番号 MMSZ5230B-TP
ダウンロード  MMSZ5230B-TP ダウンロード
ファイルサイズ   409.42 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  MCC [Micro Commercial Components]
ホームページ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
部品情報 500 mW Zener Diodes 2.4 to 39 Volts

MMSZ5230B-TP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MMSZ5230B-TP Datasheet PDF - Micro Commercial Components

部品番号 MMSZ5230B-TP
ダウンロード  MMSZ5230B-TP Click to download

ファイルサイズ   409.42 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  MCC [Micro Commercial Components]
ホームページ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
部品情報 500 mW Zener Diodes 2.4 to 39 Volts

MMSZ5230B-TP データシート (HTML) - Micro Commercial Components


MMSZ5230B-TP 製品詳細

Features
• Lead Free Finish/RoHS Compliant("P" Suffix designates RoHS Compliant. See ordering information)
• Planar Die construction
• Zener Voltages from 2.4V - 47V and 500mW Power Dissipation
• Ideally Suited for Automated Assembly Processes
• ESD Rating of 16kV per Human Body Model




同様の部品番号 - MMSZ5230B-TP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Won-Top Electronics
MMSZ5230B-T1 WTE-MMSZ5230B-T1 Datasheet
75Kb / 4P
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
More results


同様の説明 - MMSZ5230B-TP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micro Commercial Compon...
BZT52C2V4 MCC-BZT52C2V4 Datasheet
407Kb / 4P
410 mW Zener Diodes 2.4 to 39 Volts
BZT52C2V4S MCC-BZT52C2V4S Datasheet
411Kb / 4P
200 mW Zener Diodes 2.4 to 39 Volts
MMBZ5221B MCC-MMBZ5221B Datasheet
617Kb / 4P
410 mW Zener Diode 2.4 to 39 Volts
MMSZ5221B MCC-MMSZ5221B Datasheet
411Kb / 4P
500 mW Zener Diodes 2.4 to 39 Volts
MMXZ5221B MCC-MMXZ5221B Datasheet
410Kb / 4P
200 mW Zener Diodes 2.4 to 39 Volts
MMSZ5221 MCC-MMSZ5221 Datasheet
250Kb / 5P
500 mW Zener Diodes 2.4 to 39 Volts
BZT52C2V4LP MCC-BZT52C2V4LP Datasheet
397Kb / 4P
250 mW Zener Diode 2.4 to 39 Volts
BZT52C2V4LS MCC-BZT52C2V4LS Datasheet
341Kb / 4P
200 mW Zener Diode 2.4 to 39 Volts
MMBZ5221BW MCC-MMBZ5221BW Datasheet
244Kb / 3P
200 mW Zener Diode 2.4 to 39 Volts
MMSZ5221B MCC-MMSZ5221B_17 Datasheet
407Kb / 6P
500 mW Zener Diodes 2.4 to 75 Volts
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com