データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF644B データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

IRF644B Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 IRF644B
ダウンロード  IRF644B ダウンロード
ファイルサイズ   900.35 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 250V N-Channel MOSFET

IRF644B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
IRF644B Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 IRF644B
ダウンロード  IRF644B Click to download

ファイルサイズ   900.35 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 250V N-Channel MOSFET

IRF644B データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor


IRF644B 製品詳細

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switching DC/DC converter and switch mode power supplies.

Features
• 14A, 250V, RDS(on) = 0.28Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 47 nC)
• Low Crss ( typical 30 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




同様の部品番号 - IRF644B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF644B ISC-IRF644B Datasheet
280Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


同様の説明 - IRF644B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF16N25 FAIRCHILD-FQAF16N25 Datasheet
715Kb / 8P
250V N-Channel MOSFET
FQB8N25 FAIRCHILD-FQB8N25 Datasheet
593Kb / 9P
250V N-Channel MOSFET
FQPF27N25 FAIRCHILD-FQPF27N25 Datasheet
765Kb / 8P
250V N-Channel MOSFET
IRF614B FAIRCHILD-IRF614B Datasheet
855Kb / 10P
250V N-Channel MOSFET
IRF654B FAIRCHILD-IRF654B Datasheet
867Kb / 10P
250V N-Channel MOSFET
IRFP244B FAIRCHILD-IRFP244B Datasheet
688Kb / 8P
250V N-Channel MOSFET
IRFW634B FAIRCHILD-IRFW634B Datasheet
649Kb / 9P
250V N-Channel MOSFET
IRFW644B FAIRCHILD-IRFW644B Datasheet
685Kb / 9P
250V N-Channel MOSFET
FDB33N25 FAIRCHILD-FDB33N25 Datasheet
688Kb / 2P
250V N-Channel MOSFET
FQB9N25C FAIRCHILD-FQB9N25C Datasheet
869Kb / 9P
250V N-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com