データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

240555B データシート (PDF) - Integrated Technology Future

240555B Datasheet PDF - Integrated Technology Future
部品番号 240555B
ダウンロード  240555B ダウンロード
ファイルサイズ   172.01 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  ITF [Integrated Technology Future]
ホームページ  http://www.itf.co.kr
Logo ITF - Integrated Technology Future
部品情報 80.0 MHz SAW Filter

240555B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
240555B Datasheet PDF - Integrated Technology Future

部品番号 240555B
ダウンロード  240555B Click to download

ファイルサイズ   172.01 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  ITF [Integrated Technology Future]
ホームページ  http://www.itf.co.kr
Logo ITF - Integrated Technology Future
部品情報 80.0 MHz SAW Filter

240555B データシート (HTML) - Integrated Technology Future




同様の部品番号 - 240555B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TE Connectivity Ltd
2405500-1 TEC-2405500-1 Datasheet
203Kb / 6P
SDE-SA Commercial Hand Tool Assembly PN 2405500-1 with Die Assembly PN 2405500-2
Rev A
2405500-2 TEC-2405500-2 Datasheet
203Kb / 6P
SDE-SA Commercial Hand Tool Assembly PN 2405500-1 with Die Assembly PN 2405500-2
Rev A
logo
Integrated Technology F...
240551B ITF-240551B Datasheet
213Kb / 5P
SAW Bandpass Filter
2004-06-24
More results


同様の説明 - 240555B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Integrated Technology F...
240501B ITF-240501B Datasheet
171Kb / 2P
80.0 MHz SAW Filter
242005B ITF-242005B Datasheet
165Kb / 2P
80.0 MHz SAW Filter
243052B ITF-243052B Datasheet
179Kb / 2P
80.0 MHz SAW Filter
Rev 1.0 2011. 01. 24
logo
Oscilent Corporation
821-IF80.0M-20A OSCILENT-821-IF80.0M-20A Datasheet
520Kb / 6P
80.0 MHz IF SAW Filter 20.20 MHz Bandwidth
821-IF80.0M-29A OSCILENT-821-IF80.0M-29A Datasheet
221Kb / 6P
80.0 MHz IF SAW Filter 29.65 MHz Bandwidth
821-IF80.0M-30A OSCILENT-821-IF80.0M-30A Datasheet
221Kb / 6P
80.0 MHz IF SAW Filter 30.20 MHz Bandwidth.
821-IF80.0M-30C OSCILENT-821-IF80.0M-30C Datasheet
218Kb / 6P
80.0 MHz IF SAW Filter 30.18 MHz Bandwidth
logo
Transko Electronics, In...
TA08020CD1 TRANSKO-TA08020CD1 Datasheet
526Kb / 4P
80.0 MHz IF SAW Filter / 19.82 MHz Bandwidth
Revision 0: 10. Mar. 2009
TA08030AD1 TRANSKO-TA08030AD1 Datasheet
571Kb / 4P
80.0 MHz IF SAW Filter / 30.20 MHz Bandwidth
Revision 0: 29. Aug. 2008
TA08030CD1 TRANSKO-TA08030CD1 Datasheet
566Kb / 4P
80.0 MHz IF SAW Filter / 30.18 MHz Bandwidth
Revision 0: 11. Mar. 2009
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com