データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB290 データシート (PDF) - Cystech Electonics Corp.

SB290 Datasheet PDF - Cystech Electonics Corp.
部品番号 SB290
ダウンロード  SB290 ダウンロード
ファイルサイズ   185.4 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
ホームページ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.
部品情報 Schottky Barrier Rectifiers

SB290 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SB290 Datasheet PDF - Cystech Electonics Corp.

部品番号 SB290
ダウンロード  SB290 Click to download

ファイルサイズ   185.4 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
ホームページ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.
部品情報 Schottky Barrier Rectifiers

SB290 データシート (HTML) - Cystech Electonics Corp.


SB290 製品詳細

Reverse Voltage 70V to 100V Forward Current 2.0 Amperes



Features

• Metal semiconductor junction with guard ring

• Epitaxial construction

• Low forward voltage drop

• High current capability

• The plastic material carries UL recognition 94V-0

• For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling, and polarity protection applications



 




同様の部品番号 - SB290

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EIC discrete Semiconduc...
SB290 EIC-SB290 Datasheet
29Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
logo
GOOD-ARK Electronics
SB290 GOOD-ARK-SB290 Datasheet
180Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Diotec Semiconductor
SB290 DIOTEC-SB290 Datasheet
173Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifiers
logo
Semikron International
SB290 SEMIKRON-SB290 Datasheet
129Kb / 2P
Schottky barrier rectifiers diodes
logo
Diotec Semiconductor
SB290 DIOTEC-SB290 Datasheet
58Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifiers
More results


同様の説明 - SB290

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MBRS320T3 ONSEMI-MBRS320T3 Datasheet
51Kb / 4P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
October, 2000 ??Rev. 3
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Comchip Technology
SR5A20-G COMCHIP-SR5A20-G Datasheet
51Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SB1520 DIOTEC-SB1520 Datasheet
95Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SB120E PANJIT-SB120E Datasheet
120Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SB120S PANJIT-SB120S_04 Datasheet
38Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SB1020CT PANJIT-SB1020CT_05 Datasheet
427Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SB1620CT PANJIT-SB1620CT_05 Datasheet
86Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Leshan Radio Company
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com