データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HD74HC682 データシート (PDF) - Hitachi Semiconductor

HD74HC682 Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor
部品番号 HD74HC682
ダウンロード  HD74HC682 ダウンロード
ファイルサイズ   45.19 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
部品情報 8-bit Magnitude Comparator

HD74HC682 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
HD74HC682 Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor

部品番号 HD74HC682
ダウンロード  HD74HC682 Click to download

ファイルサイズ   45.19 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
部品情報 8-bit Magnitude Comparator

HD74HC682 データシート (HTML) - Hitachi Semiconductor


HD74HC682 製品詳細

Description
These magnitude comparators perform comparisons of two eight-bit binary or BCD words. All types provide P=Q outputs and provide P>Q outputs. The HD74HC682 features 20 k pullup termination resistors on the Q inputs for analog or switch data.

Features
• High Speed Operation
• High Output Current: Fanout of 10 LSTTL Loads
• Wide Operating Voltage: VCC = 2 to 6 V
• Low Input Current: 1 µA max
• Low Quiescent Supply Current: ICC (static) = 4 µA max (Ta = 25°C)




同様の部品番号 - HD74HC682

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC682 RENESAS-HD74HC682 Datasheet
92Kb / 7P
8-bit Magnitude Comparator
HD74HC682P RENESAS-HD74HC682P Datasheet
92Kb / 7P
8-bit Magnitude Comparator
HD74HC682RPEL RENESAS-HD74HC682RPEL Datasheet
92Kb / 7P
8-bit Magnitude Comparator
More results


同様の説明 - HD74HC682

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74HC688 PHILIPS-74HC688 Datasheet
48Kb / 7P
8-bit magnitude comparator
December 1990
74LV688 PHILIPS-74LV688 Datasheet
126Kb / 12P
8-bit magnitude comparator
1998 Jun 23
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC688 HITACHI-HD74HC688 Datasheet
60Kb / 9P
8-bit Magnitude Comparator
HD74HCT688 HITACHI-HD74HCT688 Datasheet
55Kb / 8P
8-bit Magnitude Comparator
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC682 RENESAS-HD74HC682 Datasheet
92Kb / 7P
8-bit Magnitude Comparator
HD74HC688 RENESAS-HD74HC688 Datasheet
111Kb / 8P
8-bit Magnitude Comparator
HD74HCT688 RENESAS-HD74HCT688 Datasheet
111Kb / 8P
8-bit Magnitude Comparator
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT688_CNV PHILIPS-74HC_HCT688_CNV_15 Datasheet
54Kb / 7P
8-bit magnitude comparator
December 1990
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT688 NEXPERIA-74HCT688 Datasheet
53Kb / 7P
8-bit magnitude comparator
December 1990
74HC688 NEXPERIA-74HC688 Datasheet
231Kb / 13P
8-bit magnitude comparator
Rev. 4 - 16 July 2021
More results




Hitachi Semiconductor について


Hitachi Semiconductorは、半導体の設計と製造を専門とする日本企業であるHitachi、Ltd。の子会社です。
同社は1970年に設立され、日本の東京に本社を置いています。
Hitachi Semiconductorは、メモリ製品、マイクロコントローラー、電力管理ICS、その他のアナログおよびデジタル半導体など、幅広い製品を提供しています。
同社の製品は、家電、自動車システム、産業機器などのさまざまなアプリケーションで使用されています。
Hitachi Semiconductorは、半導体技術の専門知識と、高品質で信頼できる製品を顧客に提供する能力で知られています。
同社は世界中のさまざまな国に運営と施設を持ち、顧客と緊密に連携して、特定の要件とニーズを満たすカスタマイズされた半導体ソリューションを提供しています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com