データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KBU8A データシート (PDF) - GeneSiC Semiconductor, Inc.

KBU8A Datasheet PDF - GeneSiC Semiconductor, Inc.
部品番号 KBU8A
ダウンロード  KBU8A ダウンロード
ファイルサイズ   299.88 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  GENESIC [GeneSiC Semiconductor, Inc.]
ホームページ  http://www.genesicsemi.com/
Logo GENESIC - GeneSiC Semiconductor, Inc.
部品情報 Single Phase Silicon Bridge Rectifier

KBU8A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
KBU8A Datasheet PDF - GeneSiC Semiconductor, Inc.

部品番号 KBU8A
ダウンロード  KBU8A Click to download

ファイルサイズ   299.88 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  GENESIC [GeneSiC Semiconductor, Inc.]
ホームページ  http://www.genesicsemi.com/
Logo GENESIC - GeneSiC Semiconductor, Inc.
部品情報 Single Phase Silicon Bridge Rectifier

KBU8A データシート (HTML) - GeneSiC Semiconductor, Inc.


KBU8A 製品詳細

VRRM = 50 V - 400 V

IO = 8 A



Features

• Ideal for printed circuit boards

• High forward surge current capability

• Not ESD Sensitive

• Plastic material used carries Underwriters

   Laboratory Flammability Classification 94V-0

• High temperature soldering guaranteed: 250°C/ 10 seconds, 0.375 (9.5mm) lead length, 5 lbs. (2.3 kg) tension

• Types from 50 V up to 400 V VRRM



 




同様の部品番号 - KBU8A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
KBU8A PANJIT-KBU8A Datasheet
55Kb / 2P
SILICON SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 800 Volts CURRENT - 8.0 Amperes)
logo
Semtech Corporation
KBU8A SEMTECH-KBU8A Datasheet
159Kb / 2P
4.0A/6.0A/8.0A SINGLE - PHASE SILICON BRIDGE?
logo
Fairchild Semiconductor
KBU8A FAIRCHILD-KBU8A Datasheet
30Kb / 3P
8.0 Ampere Silicon Bridge Rectifiers
logo
Dc Components
KBU8A DCCOM-KBU8A Datasheet
392Kb / 2P
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
General Semiconductor
KBU8A GE-KBU8A Datasheet
83Kb / 2P
SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
More results


同様の説明 - KBU8A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rectron Semiconductor
BR605 RECTRON-BR605 Datasheet
22Kb / 2P
SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
Shanghai Lunsure Electr...
KBPC35005 CHENYI-KBPC35005 Datasheet
182Kb / 2P
SINGLE PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
Rectron Semiconductor
BR1505 RECTRON-BR1505 Datasheet
276Kb / 3P
SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BR3505 LUGUANG-BR3505 Datasheet
291Kb / 2P
Single-phase Silicon Bridge Rectifier
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
BR106 GENESIC-BR106_16 Datasheet
289Kb / 3P
Single Phase Silicon Bridge Rectifier
KBPC25005TW GENESIC-KBPC25005TW_16 Datasheet
338Kb / 3P
Single Phase Silicon Bridge Rectifier
KBU10005 GENESIC-KBU10005_16 Datasheet
297Kb / 3P
Single Phase Silicon Bridge Rectifier
BR86 GENESIC-BR86_18 Datasheet
409Kb / 3P
Single Phase Silicon Bridge Rectifier
KBPC1506T GENESIC-KBPC1506T Datasheet
597Kb / 3P
Single Phase Silicon Bridge Rectifier
KBPC15005T GENESIC-KBPC15005T Datasheet
597Kb / 3P
Single Phase Silicon Bridge Rectifier
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com