データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

T520V337M2R5ATE009 データシート (PDF) - Kemet Corporation

T520V337M2R5ATE009 Datasheet PDF - Kemet Corporation
部品番号 T520V337M2R5ATE009
ダウンロード  T520V337M2R5ATE009 ダウンロード
ファイルサイズ   2173.17 Kbytes
ページ   26 Pages
メーカー  KEMET [Kemet Corporation]
ホームページ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
部品情報 KEMET Organic Capacitor (KO-CAP) ??Low ESR T520 Series Polymer Tantalum

T520V337M2R5ATE009 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
T520V337M2R5ATE009 Datasheet PDF - Kemet Corporation

部品番号 T520V337M2R5ATE009
ダウンロード  T520V337M2R5ATE009 Click to download

ファイルサイズ   2173.17 Kbytes
ページ   26 Pages
メーカー  KEMET [Kemet Corporation]
ホームページ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
部品情報 KEMET Organic Capacitor (KO-CAP) ??Low ESR T520 Series Polymer Tantalum

T520V337M2R5ATE009 データシート (HTML) - Kemet Corporation


T520V337M2R5ATE009 製品詳細

FEATURES
• Polymer Cathode Technology
• Low ESR
• High Frequency Cap Retention
• No-Ignition Failure Mode
• Use Up to 90% of Rated Voltage (10% Derating) for part types ≤ 10 Volts
• Halogen Free Epoxy
• 100% Accelerated Steady State Aging
• Volumetrically Efficient
• Use Up to 80% of Rated Voltage (20% Derating) for part types > 10 Volts
• Capacitance 15 to 1000μF (±20%)
• Voltage 2V to 25V
• EIA Standard Case Sizes
• 100% Surge Current Tested
• Operating Temperature -55ºC to +105ºC
• Self Healing Mechanism
• RoHS Compiant & Leadfree Terminations (see www.kemet.com for lead transition)




同様の部品番号 - T520V337M2R5ATE009

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kemet Corporation
T520V337M2R5ATE006 KEMET-T520V337M2R5ATE006 Datasheet
70Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 330 uF, 20%, 2.5 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 6 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
T520V337M2R5ATE007 KEMET-T520V337M2R5ATE007 Datasheet
2Mb / 26P
T520 Series Polymer Tantalum
More results


同様の説明 - T520V337M2R5ATE009

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kemet Corporation
T520B476M006ATE025 KEMET-T520B476M006ATE025 Datasheet
1Mb / 25P
KEMET Organic Capacitor (KO-CAP) T520 Series Polymer Tantalum
T520D337M006ATE025 KEMET-T520D337M006ATE025 Datasheet
1Mb / 24P
KEMET Organic Capacitor (KO-CAP) T520 Series Polymer Tantalum
T495X476M025AHE080 KEMET-T495X476M025AHE080 Datasheet
1Mb / 24P
KEMET Organic Capacitor (KO-CAP) T520 Series Polymer Tantalum
T520V337M004ATE009 KEMET-T520V337M004ATE009 Datasheet
1Mb / 24P
KEMET Organic Capacitor (KO-CAP) T520 Series Polymer Tantalum
T530X687M006ATE018 KEMET-T530X687M006ATE018 Datasheet
1Mb / 17P
KEMET Organic Capacitor (KO-CAP) T530 High Capacitance/125째C Rated Polymer Tantalum
T520B107M006ATE025 KEMET-T520B107M006ATE025 Datasheet
1Mb / 24P
KEMET Organic Capacitor (KO-CAP) T520 Series Polymer Tantalum
T520V107M010ATE045 KEMET-T520V107M010ATE045 Datasheet
1Mb / 24P
KEMET Organic Capacitor (KO-CAP) T520 Series Polymer Tantalum
T520C157M010ATE055 KEMET-T520C157M010ATE055 Datasheet
2Mb / 25P
KEMET Organic Capacitor (KO-CAP) T520 Series Polymer Tantalum
T520B227M006ATE035 KEMET-T520B227M006ATE035 Datasheet
2Mb / 25P
KEMET Organic Capacitor (KO-CAP) ??Low ESR T520 Series Polymer Tantalum
T520V156M025ATE090 KEMET-T520V156M025ATE090 Datasheet
2Mb / 25P
KEMET Organic Capacitor (KO-CAP) ??Low ESR T520 Series Polymer Tantalum
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com