データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BTB06-600C データシート (PDF) - Kersemi Electronic Co., Ltd.

BTB06-600C Datasheet PDF - Kersemi Electronic Co., Ltd.
部品番号 BTB06-600C
ダウンロード  BTB06-600C ダウンロード
ファイルサイズ   1052.3 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.
部品情報 6A TRIACS

BTB06-600C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
BTB06-600C Datasheet PDF - Kersemi Electronic Co., Ltd.

部品番号 BTB06-600C
ダウンロード  BTB06-600C Click to download

ファイルサイズ   1052.3 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.
部品情報 6A TRIACS

BTB06-600C データシート (HTML) - Kersemi Electronic Co., Ltd.


BTB06-600C 製品詳細

DESCRIPTION
Suitable for AC switching operations, the BTA/ BTB06 series can be used as an ON/OFF function in applications such as static relays, heating regulation, induction motor starting circuits... or for phase control in light dimmers, motor speed controllers,...
The snubberless and logic level versions (BTA/ BTB...W) are specially recommended for use on inductive loads, thanks to their high commutation performances. By using an internal ceramic pad, the BTA series provides voltage insulated tab (rated at 2500V RMS) complying with UL standards (File ref.: E81734)




同様の部品番号 - BTB06-600C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
BTB06-600C STMICROELECTRONICS-BTB06-600C Datasheet
65Kb / 6P
SNUBBERLESS?? LOGIC LEVEL & STANDARD
Apr-2002
BTB06-600C STMICROELECTRONICS-BTB06-600C Datasheet
64Kb / 5P
STANDARD TRIACS
Mar-1995
logo
HAOPIN MICROELECTRONICS...
BTB06-600C HAOPIN-BTB06-600C Datasheet
393Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
logo
Inchange Semiconductor ...
BTB06-600C ISC-BTB06-600C Datasheet
296Kb / 2P
isc Triacs
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BTB06-600C LUGUANG-BTB06-600C Datasheet
1Mb / 6P
6A Ⅲ &Ⅳ QUADRANTS SERIES TRIACS
Revision:20201216-P1
More results


同様の説明 - BTB06-600C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
T610-600B-TR TGS-T610-600B-TR Datasheet
138Kb / 1P
6A TRIACS
T610-600G-TR TGS-T610-600G-TR Datasheet
169Kb / 1P
6A TRIACS
BTA06-600BF TGS-BTA06-600BF Datasheet
62Kb / 1P
6A TRIACS
BTA06-800B TGS-BTA06-800B Datasheet
217Kb / 1P
6A TRIACS
BTA06-800C TGS-BTA06-800C Datasheet
66Kb / 1P
6A TRIACS
logo
Unisonic Technologies
BTB06 UTC-BTB06 Datasheet
164Kb / 3P
6A TRIACS
BTB06A UTC-BTB06A Datasheet
162Kb / 4P
6A TRIACS
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTB06-700B KERSEMI-BTB06-700B Datasheet
1Mb / 5P
6A TRIACS
BTB06-600SW KERSEMI-BTB06-600SW Datasheet
1Mb / 5P
6A TRIACS
logo
Unisonic Technologies
BTB06 UTC-BTB06_15 Datasheet
164Kb / 3P
6A TRIACS
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com