データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BAS16T データシート (PDF) - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

BAS16T Datasheet PDF - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
部品番号 BAS16T
ダウンロード  BAS16T ダウンロード
ファイルサイズ   111.26 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
ホームページ  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
部品情報 SWITCHING DIODE

BAS16T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
BAS16T Datasheet PDF - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

部品番号 BAS16T
ダウンロード  BAS16T Click to download

ファイルサイズ   111.26 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
ホームページ  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
部品情報 SWITCHING DIODE

BAS16T データシート (HTML) - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD


BAS16T 製品詳細

FEATURES
    Power dissipation
        PD: 150 mW (Tamb=25℃)
    Forward Current
        IF: 75 m A
    Reverse Voltage
        VR: 85 V
    Operating and storage junction temperature range
        TJ, Tstg: -55℃ to +150℃
   




同様の部品番号 - BAS16T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BAS16T PHILIPS-BAS16T Datasheet
72Kb / 12P
High-speed diode
1998 Jan 20
logo
Diodes Incorporated
BAS16T DIODES-BAS16T Datasheet
200Kb / 3P
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE
DS30260 Rev. 3 - 2
logo
Weitron Technology
BAS16T WEITRON-BAS16T Datasheet
265Kb / 3P
Surface Mount Switching Diodes
logo
Diodes Incorporated
BAS16T DIODES-BAS16T Datasheet
90Kb / 3P
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE
DS30260 Rev. 7 - 2
logo
TRANSYS Electronics Lim...
BAS16T TEL-BAS16T Datasheet
74Kb / 2P
Plastic-Encapsulated Diodes
More results


同様の説明 - BAS16T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
BAS16HT1 ONSEMI-BAS16HT1_05 Datasheet
45Kb / 4P
Switching Diode
March, 2005 ??Rev. 4
logo
Microsemi Corporation
1N4531 MICROSEMI-1N4531 Datasheet
96Kb / 1P
SWITCHING DIODE
1N5196 MICROSEMI-1N5196 Datasheet
82Kb / 1P
SWITCHING DIODE
logo
TRANSYS Electronics Lim...
BAL99LT1 TEL-BAL99LT1 Datasheet
60Kb / 1P
SWITCHING DIODE
logo
ON Semiconductor
MMSD4148T1 ONSEMI-MMSD4148T1_07 Datasheet
75Kb / 4P
Switching Diode
September, 2007 - Rev. 9
logo
TAITRON Components Inco...
1N914 TAITRON-1N914 Datasheet
174Kb / 4P
Switching Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BAS516 AITSEMI-BAS516 Datasheet
210Kb / 4P
SWITCHING DIODE HIGH SPEED SWITCHING DIODE
REV1.0
BAV99L AITSEMI-BAV99L Datasheet
442Kb / 5P
SWITCHING DIODE DUAL SWITCHING DIODE
REV2.0
MBD914 AITSEMI-MBD914 Datasheet
505Kb / 5P
SWITCHING DIODE HIGH?뭆PEED SWITCHING DIODE
REV1.0
MDL914 AITSEMI-MDL914 Datasheet
483Kb / 5P
SWITCHING DIODE HIGH ?밪PEED SWITCHING DIODE
REV1.1
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com