データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CCPD-912 データシート (PDF) - Crystek Corporation

CCPD-912 Datasheet PDF - Crystek Corporation
部品番号 CCPD-912_15
ダウンロード  CCPD-912 ダウンロード
ファイルサイズ   101.74 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  CRYSTEKCRYSTAL [Crystek Corporation]
ホームページ  http://www.crystekcrystals.com/crystal/default.asp
Logo CRYSTEKCRYSTAL - Crystek Corporation
部品情報 9횞14 mm SMD, 3.3V, LVPECL

CCPD-912 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CCPD-912 Datasheet PDF - Crystek Corporation

部品番号 CCPD-912_15
ダウンロード  CCPD-912 Click to download

ファイルサイズ   101.74 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  CRYSTEKCRYSTAL [Crystek Corporation]
ホームページ  http://www.crystekcrystals.com/crystal/default.asp
Logo CRYSTEKCRYSTAL - Crystek Corporation
部品情報 9횞14 mm SMD, 3.3V, LVPECL

CCPD-912 データシート (HTML) - Crystek Corporation




同様の部品番号 - CCPD-912_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Crystek Corporation
CCPD-912-155.520 CRYSTEKCRYSTAL-CCPD-912-155.520 Datasheet
113Kb / 1P
Differential LVPECL Clock Oscillator 9X14 mm SMD, 3.3V, LVPECL
More results


同様の説明 - CCPD-912_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Crystek Corporation
CCPD-940 CRYSTEKCRYSTAL-CCPD-940 Datasheet
121Kb / 2P
Differential LVPECL XO 9X14 mm SMD, 3.3V, LVPECL
CVPD-940 CRYSTEKCRYSTAL-CVPD-940 Datasheet
121Kb / 2P
Differential LVPECL VCXO 9X14 mm SMD, 3.3V, LVPECL
CVPD-970 CRYSTEKCRYSTAL-CVPD-970 Datasheet
126Kb / 2P
Differential LVPECL VCXO 9X14 mm SMD, 3.3V, LVPECL
CCO-983 CRYSTEKCRYSTAL-CCO-983_15 Datasheet
158Kb / 2P
9횞14 mm SMD, 3.3V/5V, SineWave
CCPD-033 CRYSTEKCRYSTAL-CCPD-033_15 Datasheet
147Kb / 3P
5횞7 mm SMD, 3.3V, LVPECL
CCPD-575 CRYSTEKCRYSTAL-CCPD-575 Datasheet
404Kb / 3P
5횞7.5 mm SMD, 3.3V, LVPECL
CCPD-920 CRYSTEKCRYSTAL-CCPD-920_15 Datasheet
127Kb / 1P
9횞14 mm SMD, 3.3V, LVPECL
CVHD-960 CRYSTEKCRYSTAL-CVHD-960_15 Datasheet
128Kb / 1P
9횞14 mm SMD, 3.3V, HCMOS
CVHD-965 CRYSTEKCRYSTAL-CVHD-965_15 Datasheet
128Kb / 1P
9횞14 mm SMD, 5V, HCMOS
CVPD-914 CRYSTEKCRYSTAL-CVPD-914_15 Datasheet
106Kb / 1P
9횞14 mm SMD, 3.3V, LVPECL
More results




Crystek Corporation について


Crystek Corporation is a company that designs and manufactures high-performance frequency control and timing products for a wide range of industries, including aerospace, defense, telecommunications, and medical equipment.

The company's product portfolio includes crystal oscillators, VCXOs (voltage-controlled crystal oscillators), TCXOs (temperature-compensated crystal oscillators), OCXOs (oven-controlled crystal oscillators), and RF/microwave components such as filters, mixers, and amplifiers.

Crystek Corporation was founded in 1958 and is based in Fort Myers, Florida, USA. The company has a strong focus on research and development, and it works closely with its customers to provide customized solutions to meet their specific requirements. Crystek is also known for its high-quality manufacturing processes and rigorous testing procedures, which help to ensure the reliability and performance of its products.

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com