データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

M95320-DRDW8TG データシート (PDF) - STMicroelectronics

M95320-DRDW8TG Datasheet PDF - STMicroelectronics
部品番号 M95320-DRDW8TG
ダウンロード  M95320-DRDW8TG ダウンロード
ファイルサイズ   748.59 Kbytes
ページ   41 Pages
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
部品情報 32-Kbit serial SPI bus EEPROM - 105 C Operation

M95320-DRDW8TG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
M95320-DRDW8TG Datasheet PDF - STMicroelectronics

部品番号 M95320-DRDW8TG
ダウンロード  M95320-DRDW8TG Click to download

ファイルサイズ   748.59 Kbytes
ページ   41 Pages
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
部品情報 32-Kbit serial SPI bus EEPROM - 105 C Operation

M95320-DRDW8TG データシート (HTML) - STMicroelectronics


M95320-DRDW8TG 製品詳細

Description
The M95320-DRE is a 32-Kbit serial EEPROM device operating up to 105 °C. The M95320- DRE is compliant with the level of reliability defined by the AEC-Q100 grade 2.
The device is accessed by a simple serial SPI compatible interface running up to 20 MHz.
The memory array is based on advanced true EEPROM technology (Electrically Erasable PROgrammable Memory). The M95320-DRE is a byte-alterable memory (4096 × 8 bits) organized as 128 pages of 32 bytes in which the data integrity is significantly improved with an embedded Error Correction Code logic.
The M95320-DRE offers an additional Identification Page (32 bytes) in which the ST device identification can be read. This page can also be used to store sensitive application parameters which can be later permanently locked in read-only mode.

Features
• Compatible with the Serial Peripheral Interface (SPI) bus
• Memory array
   – 32 Kbit (4 Kbytes) of EEPROM
   – Page size: 32 bytes
   – Write protection by block: 1/4, 1/2 or whole memory
   – Additional Write lockable Page (Identification page)
• Extended temperature and voltage range
   – Up to 105 °C (VCC from 1.7 V to 5.5 V)
• High speed clock frequency
   – 20 MHz for VCC ≥ 4.5 V
   – 10 MHz for VCC ≥ 2.5 V
   – 5 MHz for VCC ≥ 1.7 V
• Schmitt trigger inputs for noise filtering
• Short Write cycle time
   – Byte Write within 4 ms
   – Page Write within 4 ms
• Write cycle endurance
   – 4 million Write cycles at 25 °C
   – 1.2 million Write cycles at 85 °C
   – 900 k Write cycles at 105 °C
• Data retention
   – more than 50 years at 105 °C
   – 200 years at 55 °C
• ESD Protection (Human Body Model)
   – 4000 V
• Packages
   – RoHS-compliant and halogen-free (ECOPACK2®)




同様の部品番号 - M95320-DRDW8TG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
M95320-DR STMICROELECTRONICS-M95320-DR Datasheet
412Kb / 48P
32-Kbit serial SPI bus EEPROM with high-speed clock
29-May-2012
More results


同様の説明 - M95320-DRDW8TG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microchip Technology
25AA512 MICROCHIP-25AA512_10 Datasheet
670Kb / 36P
512 Kbit SPI Bus Serial EEPROM
2010
logo
STMicroelectronics
M24C32-DRE STMICROELECTRONICS-M24C32-DRE Datasheet
1Mb / 41P
32-Kbit serial IC bus EEPROM - 105C operation
28-Jan-2015
M95040-DRE STMICROELECTRONICS-M95040-DRE Datasheet
731Kb / 39P
4-Kbit serial SPI bus EEPROM - 105 C Operation
17-Feb-2015
M95080-DRE STMICROELECTRONICS-M95080-DRE Datasheet
737Kb / 40P
8-Kbit serial SPI bus EEPROM - 105 C Operation
18-Feb-2015
M95128-DRE STMICROELECTRONICS-M95128-DRE Datasheet
748Kb / 41P
128-Kbit serial SPI bus EEPROM - 105 C Operation
10-Feb-2015
M95160-DRE STMICROELECTRONICS-M95160-DRE Datasheet
736Kb / 40P
16-Kbit serial SPI bus EEPROM - 105 C Operation
10-Feb-2015
M95256-DRE STMICROELECTRONICS-M95256-DRE Datasheet
750Kb / 41P
256-Kbit serial SPI bus EEPROM - 105 C Operation
09-Feb-2015
M95512-DRE STMICROELECTRONICS-M95512-DRE Datasheet
749Kb / 41P
512-Kbit serial SPI bus EEPROM - 105 C operation
29-Jan-2015
M95640-DRE STMICROELECTRONICS-M95640-DRE Datasheet
749Kb / 41P
64-Kbit serial SPI bus EEPROM - 105C operation
28-Jan-2015
logo
Microchip Technology
25LC512 MICROCHIP-25LC512_14 Datasheet
502Kb / 30P
512 Kbit SPI Bus Serial EEPROM
10/28/13
More results




STMicroelectronics について


Stmicroelectronicsは、スイスのジュネーブに拠点を置く多国籍の電子機器および半導体メーカーです。

同社は、自動車、産業、消費者市場のさまざまなアプリケーション向けに、マイクロコントローラー、センサー、パワーアンプ、統合サーキットなど、幅広い製品を提供しています。

1987年に設立されたStmicroelectronicsは、100か国以上で事業を展開しており、世界最大の半導体企業の1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。