データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SKY13575-639LF データシート (PDF) - Skyworks Solutions Inc.

SKY13575-639LF Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.
部品番号 SKY13575-639LF
ダウンロード  SKY13575-639LF ダウンロード
ファイルサイズ   480.79 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
ホームページ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
部品情報 Dual-Band Matched SP4T WiFi Switch

SKY13575-639LF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SKY13575-639LF Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.

部品番号 SKY13575-639LF
ダウンロード  SKY13575-639LF Click to download

ファイルサイズ   480.79 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
ホームページ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
部品情報 Dual-Band Matched SP4T WiFi Switch

SKY13575-639LF データシート (HTML) - Skyworks Solutions Inc.




同様の部品番号 - SKY13575-639LF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY13522-644LF SKYWORKS-SKY13522-644LF Datasheet
701Kb / 10P
0.7 to 3.0 GHz High Isolation (Single Bit Control) SPDT Switch
SKY13523-639LF SKYWORKS-SKY13523-639LF Datasheet
491Kb / 9P
0.7 to 3.0 GHz High-Isolation SP3T Switch
SKY13524-639LF SKYWORKS-SKY13524-639LF Datasheet
535Kb / 10P
0.7 to 3.0 GHz High Isolation SP4T Switch
SKY13524-639LF-EVB SKYWORKS-SKY13524-639LF-EVB Datasheet
535Kb / 10P
0.7 to 3.0 GHz High Isolation SP4T Switch
SKY13525-646LF SKYWORKS-SKY13525-646LF Datasheet
686Kb / 17P
0.4 to 2.7 GHz SP6T LTE Transmit/Receive Switch with MIPI RFFE Interface
More results


同様の説明 - SKY13575-639LF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXG1068N SONY-CXG1068N Datasheet
93Kb / 6P
SP4T Antenna Switch for GSM Dual band
CXG1077TN SONY-CXG1077TN Datasheet
51Kb / 4P
SP4T Antenna Switch for GSM Dual band
CXG1121TN SONY-CXG1121TN Datasheet
62Kb / 7P
SP4T GSM/GPRS Dual-Band Antenna Switch Logic
logo
Tyco Electronics
SW-164 MACOM-SW-164 Datasheet
101Kb / 1P
Matched SP4T RF Switch 20 - 1500 MHz
SW-261 MACOM-SW-261 Datasheet
95Kb / 2P
Matched GaAs SP4T Switch 5 - 2000 MHz
SW-415 MACOM-SW-415 Datasheet
22Kb / 2P
Matched GaAs SP4T Switch DC - 2 GHz
SW-415-PIN MACOM-SW-415-PIN Datasheet
104Kb / 3P
Matched GaAs SP4T Switch, DC - 2GHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
SW-164-PIN MA-COM-SW-164-PIN Datasheet
55Kb / 3P
Matched SP4T RF Switch, 20-1500 MHz
SW-369-PIN MA-COM-SW-369-PIN Datasheet
50Kb / 3P
Matched GaAs SP4T Switch, 0.02 - 2 GHz
logo
Pulse A Technitrol Comp...
W3315BXXXX PULSE-W3315BXXXX Datasheet
933Kb / 11P
INTERNAL FPC DUAL-BAND WIFI
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com