データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HER201G データシート (PDF) - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

HER201G Datasheet PDF - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.
部品番号 HER201G
ダウンロード  HER201G ダウンロード
ファイルサイズ   62.73 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  JINGHENG [Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.jinghenggroup.com/
Logo JINGHENG - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.
部品情報 HIGH EFFICIENCY RECTIFIER

HER201G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
HER201G Datasheet PDF - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

部品番号 HER201G
ダウンロード  HER201G Click to download

ファイルサイズ   62.73 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  JINGHENG [Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.jinghenggroup.com/
Logo JINGHENG - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.
部品情報 HIGH EFFICIENCY RECTIFIER

HER201G データシート (HTML) - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.


HER201G 製品詳細

Reverse Voltage: 50 to 1000 Volts
Forward Current: 2.0 Amperes

FEATURES
• Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability
   Classification 94V-0
• Low power loss, high efficiency
• High surge current capability
• High speed switching, Low leakage
• Low forward voltage drop
• High current capability, High reliability
• High temperature soldering guaranteed:260 °C/10 seconds at terminals
• Component in accordance to RoHS 2011/65/EU




同様の部品番号 - HER201G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jinan Gude Electronic D...
HER201G JGD-HER201G Datasheet
172Kb / 2P
2.0 AMPS. GLASS PASSIVATED HIGH EFFICIENCY RECTIFIERS
logo
GOOD-ARK Electronics
HER201G GOOD-ARK-HER201G Datasheet
118Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Leshan Radio Company
HER201G LRC-HER201G Datasheet
61Kb / 2P
24 HIGH EFFICIENCY GPP DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
HER201G MCC-HER201G Datasheet
311Kb / 2P
Passivated High Efficient Rectifiers 50 to 1000 Volts 2.0 Amp Glass
logo
Won-Top Electronics
HER201G WTE-HER201G Datasheet
58Kb / 4P
2.0A GLASS PASSIVATED ULTRAFAST DIODE
More results


同様の説明 - HER201G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GOOD-ARK Electronics
HER1001 GOOD-ARK-HER1001 Datasheet
145Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
HER101 GOOD-ARK-HER101 Datasheet
61Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
HER301 GOOD-ARK-HER301 Datasheet
64Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
RP1H BILIN-RP1H Datasheet
57Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MUR105PT CHENMKO-MUR105PT Datasheet
118Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
HER501 PFS-HER501 Datasheet
169Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
logo
Shenzhen Luguang Electr...
ERA38-04 LUGUANG-ERA38-04 Datasheet
202Kb / 2P
High Efficiency Rectifier
logo
List of Unclassifed Man...
HER201 ETC2-HER201 Datasheet
119Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
HER601-607 WINNERJOIN-HER601-607 Datasheet
99Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
logo
Jinan Jing Heng Electro...
HER201 JINGHENG-HER201 Datasheet
62Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com