データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RS1A データシート (PDF) - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

RS1A Datasheet PDF - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.
部品番号 RS1A
ダウンロード  RS1A ダウンロード
ファイルサイズ   49.8 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  JINGHENG [Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.jinghenggroup.com/
Logo JINGHENG - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.
部品情報 GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY RECTIFIER

RS1A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
RS1A Datasheet PDF - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

部品番号 RS1A
ダウンロード  RS1A Click to download

ファイルサイズ   49.8 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  JINGHENG [Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.jinghenggroup.com/
Logo JINGHENG - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.
部品情報 GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY RECTIFIER

RS1A データシート (HTML) - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.


RS1A 製品詳細

Reverse Voltage: 50 to 1000 Volts
Forward Current: 1.0 Ampere

FEATURES
• Glass passivated junction
• For Surface Mount Applications, Easy to pick and place
• Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
• High temperature soldering guaranteed:260°C/10 seconds at terminals,
• Component in accordance to RoHS 2011/65/EU




同様の部品番号 - RS1A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
RS1A PANJIT-RS1A Datasheet
60Kb / 2P
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 800 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
NXP Semiconductors
RS1A PHILIPS-RS1A Datasheet
60Kb / 12P
SMA fast soft-recovery controlled avalanche rectifiers
2000 Feb 14
logo
Surge Components
RS1A SURGE-RS1A Datasheet
78Kb / 2P
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING RECTIFIER VOLTAGE - 50 TO 800 Volts CURRENT - 1.0 Ampere?
logo
Transys Electronics
RS1A TRSYS-RS1A Datasheet
172Kb / 2P
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING RECTIFIER
logo
Won-Top Electronics
RS1A WTE-RS1A Datasheet
49Kb / 3P
1.0A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER
More results


同様の説明 - RS1A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shanghai Sunrise Electr...
FR301G SSE-FR301G Datasheet
15Kb / 1P
GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Shanghai Lunsure Electr...
1N4933G CHENYI-1N4933G Datasheet
136Kb / 2P
FAST RECOVERY GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
FR801G ETC-FR801G Datasheet
149Kb / 2P
FAST RECOVERY GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Comchip Technology
FR8A01F-G COMCHIP-FR8A01F-G Datasheet
47Kb / 2P
Glass Passivated Fast Recovery Rectifier
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
1N4933G MIC-1N4933G Datasheet
53Kb / 2P
FAST RECOVERY GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Unisonic Technologies
FR104G UTC-FR104G Datasheet
197Kb / 4P
FAST RECOVERY GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Jinan Jing Heng Electro...
FR301G JINGHENG-FR301G Datasheet
57Kb / 2P
GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY RECTIFIER
RS3A JINGHENG-RS3A Datasheet
46Kb / 2P
GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Nantong Hornby Electron...
FR80X HORNBY-FR80X Datasheet
273Kb / 3P
GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY RECTIFIER
FR160X HORNBY-FR160X Datasheet
270Kb / 3P
GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY RECTIFIER
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com