データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UF5401G データシート (PDF) - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

UF5401G Datasheet PDF - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.
部品番号 UF5401G
ダウンロード  UF5401G ダウンロード
ファイルサイズ   63.24 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  JINGHENG [Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.jinghenggroup.com/
Logo JINGHENG - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.
部品情報 HIGH EFFICIENCY RECTIFIER

UF5401G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
UF5401G Datasheet PDF - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

部品番号 UF5401G
ダウンロード  UF5401G Click to download

ファイルサイズ   63.24 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  JINGHENG [Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.jinghenggroup.com/
Logo JINGHENG - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.
部品情報 HIGH EFFICIENCY RECTIFIER

UF5401G データシート (HTML) - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.


UF5401G 製品詳細

Reverse Voltage: 50 to 1000 Volts
Forward Current:3.0Amperes

FEATURES
• Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
• Low forward voltage drop
• High current capability, High reliability
• Low power loss, high efficiency
• High surge current capability
• High speed switching, Low leakage
• High temperature soldering guaranteed:260°C/10 seconds at terminals
• Component in accordance to RoHS 2011/65/EU




同様の部品番号 - UF5401G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jinan Gude Electronic D...
UF5401G JGD-UF5401G Datasheet
165Kb / 2P
3.0 AMP. GLASS PASSIVATED ULTRA FAST RECTIFIERS
logo
Won-Top Electronics
UF5401G WTE-UF5401G Datasheet
58Kb / 4P
3.0A GLASS PASSIVATED ULTRAFAST DIODE
logo
Pan Jit International I...
UF5401G PANJIT-UF5401G Datasheet
37Kb / 2P
GLASS PASSIVATED JUNCTION ULTRAFAST SWITCHING RCTIFIER
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
UF5401G BILIN-UF5401G Datasheet
81Kb / 2P
GLASS PASSIVATED RECTIFIERS
logo
Chongqing Pingwei Enter...
UF5401G CHONGQING-UF5401G Datasheet
39Kb / 1P
ULTRAFAST RECTIFIER
More results


同様の説明 - UF5401G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GOOD-ARK Electronics
HER1001 GOOD-ARK-HER1001 Datasheet
145Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
HER101 GOOD-ARK-HER101 Datasheet
61Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
HER301 GOOD-ARK-HER301 Datasheet
64Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
RP1H BILIN-RP1H Datasheet
57Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MUR105PT CHENMKO-MUR105PT Datasheet
118Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
HER501 PFS-HER501 Datasheet
169Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
logo
Shenzhen Luguang Electr...
ERA38-04 LUGUANG-ERA38-04 Datasheet
202Kb / 2P
High Efficiency Rectifier
logo
List of Unclassifed Man...
HER201 ETC2-HER201 Datasheet
119Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
HER601-607 WINNERJOIN-HER601-607 Datasheet
99Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
logo
Jinan Jing Heng Electro...
HER201 JINGHENG-HER201 Datasheet
62Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com