データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SF11 データシート (PDF) - Diode Semiconductor Korea

SF11 Datasheet PDF - Diode Semiconductor Korea
部品番号 SF11
ダウンロード  SF11 ダウンロード
ファイルサイズ   368.8 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  DSK [Diode Semiconductor Korea]
ホームページ  http://www.diode.kr/
Logo DSK - Diode Semiconductor Korea
部品情報 SUPER FAST RECTIFIERS

SF11 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SF11 Datasheet PDF - Diode Semiconductor Korea

部品番号 SF11
ダウンロード  SF11 Click to download

ファイルサイズ   368.8 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  DSK [Diode Semiconductor Korea]
ホームページ  http://www.diode.kr/
Logo DSK - Diode Semiconductor Korea
部品情報 SUPER FAST RECTIFIERS

SF11 データシート (HTML) - Diode Semiconductor Korea


SF11 製品詳細

VOLTAGE RANGE: 50 --- 600 V CURRENT: 1.0 A

FEATURES
◇ The plastic package carries underwrites laboratory
   flammability classification 94V-O
◇ High current capability
◇ Low reverse leakage
◇ Low forward voltage drop
◇ High temperature soldering guaranteed:
   350°C/10 seconds, 0.375"(9.5mm) lead length,
   5lbs, (2.3kg) tension




同様の部品番号 - SF11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mospec Semiconductor
SF11 MOSPEC-SF11 Datasheet
137Kb / 2P
POWER RECTIFIERS(1.0A,50-400V)
logo
Won-Top Electronics
SF11 WTE-SF11 Datasheet
46Kb / 3P
1.0A SUPER-FAST RECTIFIER
logo
Zowie Technology Corpor...
SF11 ZOWIE-SF11 Datasheet
49Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
logo
Rectron Semiconductor
SF11 RECTRON-SF11 Datasheet
27Kb / 2P
GLASS PASSIVATED SUPER FAST RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 50 to 400 Volts CURRENT 1.0 Ampere)
logo
Jinan Gude Electronic D...
SF11 JGD-SF11 Datasheet
161Kb / 2P
1.0 AMP. SUPER FAST RECTIFIERS
More results


同様の説明 - SF11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BYV26A BILIN-BYV26A Datasheet
54Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIERS
31DF1 BILIN-31DF1 Datasheet
55Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIERS
RL4A BILIN-RL4A Datasheet
55Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
SF801 HY-SF801 Datasheet
94Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIERS
SFF801 HY-SFF801 Datasheet
93Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SF11 SECOS-SF11_15 Datasheet
151Kb / 2P
Super Fast Rectifiers
SF31 SECOS-SF31_15 Datasheet
151Kb / 2P
Super Fast Rectifiers
logo
Leshan Radio Company
SF14 LRC-SF14_15 Datasheet
201Kb / 7P
Super Fast Rectifiers
SF21 LRC-SF21_15 Datasheet
207Kb / 7P
Super Fast Rectifiers
SF27 LRC-SF27_15 Datasheet
208Kb / 7P
Super Fast Rectifiers
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com