データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BZX84C2V4 データシート (PDF) - Bruckewell Technology LTD

BZX84C2V4 Datasheet PDF - Bruckewell Technology LTD
部品番号 BZX84C2V4
ダウンロード  BZX84C2V4 ダウンロード
ファイルサイズ   287.41 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  BWTECH [Bruckewell Technology LTD]
ホームページ  http://www.bruckewell-semi.com
Logo BWTECH - Bruckewell Technology LTD
部品情報 ZENER VOLTAGE REGULATORS

BZX84C2V4 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
BZX84C2V4 Datasheet PDF - Bruckewell Technology LTD

部品番号 BZX84C2V4
ダウンロード  BZX84C2V4 Click to download

ファイルサイズ   287.41 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  BWTECH [Bruckewell Technology LTD]
ホームページ  http://www.bruckewell-semi.com
Logo BWTECH - Bruckewell Technology LTD
部品情報 ZENER VOLTAGE REGULATORS

BZX84C2V4 データシート (HTML) - Bruckewell Technology LTD


BZX84C2V4 製品詳細

FEATURES :

* 225 mW Rating on FR-4 or FR-5 Board

* Zener Breakdown Voltage Range 2.4 V to 75 V

* Package Designed for Optimal Automated Board Assembly

* Small Package Size for High Density Applications

* ESD Rating of Class 3 (>16 KV) per Human Body Model

* Pb / RoHS Free



 




同様の部品番号 - BZX84C2V4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Won-Top Electronics
BZX84C2V4 WTE-BZX84C2V4 Datasheet
56Kb / 4P
350mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
logo
Diodes Incorporated
BZX84C2V4 DIODES-BZX84C2V4 Datasheet
61Kb / 4P
300mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18001 Rev. 18 - 2
logo
Micro Commercial Compon...
BZX84C2V4 MCC-BZX84C2V4 Datasheet
126Kb / 4P
Silicon 410 mWatt Zener Diodes
logo
Central Semiconductor C...
BZX84C2V4 CENTRAL-BZX84C2V4 Datasheet
120Kb / 2P
SURFACE MOUNT 350mW SILICON ZENER DIODE 2.4 VOLTS THRU 47 VOLTS
BZX84C2V4 CENTRAL-BZX84C2V4 Datasheet
120Kb / 2P
surface mount silicon Zener diodes
More results


同様の説明 - BZX84C2V4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MMBZ5221BLT1 ONSEMI-MMBZ5221BLT1 Datasheet
72Kb / 6P
Zener Voltage Regulators
August, 2004 ??Rev. 5
MM3ZXXXT1G ONSEMI-MM3ZXXXT1G Datasheet
151Kb / 5P
Zener Voltage Regulators
January, 2012 ??Rev. 9
BZX84C3V3ET1G ONSEMI-BZX84C3V3ET1G Datasheet
173Kb / 6P
Zener Voltage Regulators
January, 2012 ??Rev. 8
MMBZ5234ELT1G ONSEMI-MMBZ5234ELT1G Datasheet
154Kb / 6P
Zener Voltage Regulators
December, 2011 ??Rev. 7
MMSZ15T3G ONSEMI-MMSZ15T3G Datasheet
157Kb / 6P
Zener Voltage Regulators
January, 2012 ??Rev. 11
SZMM3Z3V0T1G ONSEMI-SZMM3Z3V0T1G Datasheet
107Kb / 5P
Zener Voltage Regulators
January, 2012 ??Rev. 9
SZMM5Z18VT1G ONSEMI-SZMM5Z18VT1G Datasheet
103Kb / 4P
Zener Voltage Regulators
January, 2014 ??Rev. 12
MMSZ5V1T3G ONSEMI-MMSZ5V1T3G Datasheet
174Kb / 6P
Zener Voltage Regulators
January, 2012 ??Rev. 11
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
BZT52C2V4 WINNERJOIN-BZT52C2V4_15 Datasheet
457Kb / 4P
Zener Voltage Regulators
logo
Leshan Radio Company
LM3Z8V2T1G LRC-LM3Z8V2T1G_15 Datasheet
106Kb / 6P
Zener Voltage Regulators
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com