データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NCM6 データシート (PDF) - Murata Power Solutions Inc.

NCM6 Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.
部品番号 NCM6
ダウンロード  NCM6 ダウンロード
ファイルサイズ   536.28 Kbytes
ページ   19 Pages
メーカー  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
ホームページ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
部品情報 Isolated 6W Wide Input Single & Dual Output DC/DC Converters

NCM6 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
NCM6 Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.

部品番号 NCM6
ダウンロード  NCM6 Click to download

ファイルサイズ   536.28 Kbytes
ページ   19 Pages
メーカー  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
ホームページ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
部品情報 Isolated 6W Wide Input Single & Dual Output DC/DC Converters

NCM6 データシート (HTML) - Murata Power Solutions Inc.


NCM6 製品詳細

PRODUCT OVERVIEW
The NCM6 series of DC/DC converters offers single & dual output voltages from wide input voltage ranges ranges of 4.5-9, 9-36V & 18-75V.. The NCM6 is housed in an industry standard package with a standard pinout. The NCM6 is encapsulated for superior thermal performance.
Applications include medical, telecommunication battery powered systems, process control and distributed power systems.

FEATURES
■ UL60950 Reinforced Insulation, recognition pending
■ UL60601 (3rd Ed), 2 MOOP’s recognition pending
■ 4:1 Wide range voltage input3
■ Operating temperature range –40°C to 85°C
■ 5200VDC Isolation
■ Typical efficiency to 88%
■ 5V, 12V & 48V Nominal input
■ Power density 0.94W/cm3
■ 5mm creepage guaranteed
■ Under voltage lock out
■ Control pin option




同様の部品番号 - NCM6

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Murata Power Solutions ...
NCM6 MURATA-PS-NCM6 Datasheet
505Kb / 23P
Isolated 6W Wide Input Single & Dual Output DC-DC Converters
2023
NCM6D0505EC MURATA-PS-NCM6D0505EC Datasheet
505Kb / 23P
Isolated 6W Wide Input Single & Dual Output DC-DC Converters
2023
NCM6D0512EC MURATA-PS-NCM6D0512EC Datasheet
505Kb / 23P
Isolated 6W Wide Input Single & Dual Output DC-DC Converters
2023
NCM6D0515EC MURATA-PS-NCM6D0515EC Datasheet
505Kb / 23P
Isolated 6W Wide Input Single & Dual Output DC-DC Converters
2023
NCM6D1205EC MURATA-PS-NCM6D1205EC Datasheet
505Kb / 23P
Isolated 6W Wide Input Single & Dual Output DC-DC Converters
2023
More results


同様の説明 - NCM6

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Total Power Internation...
MIW3000 TOTAL-POWER-MIW3000 Datasheet
245Kb / 8P
5-6W, Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters
logo
Minmax Technology Co., ...
MIW3000 MINMAX-MIW3000 Datasheet
246Kb / 8P
5-6W, Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters
MIW3100 MINMAX-MIW3100 Datasheet
213Kb / 8P
5-6W, Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters
logo
MicroPower Direct, LLC
A600ERU MPD-A600ERU Datasheet
193Kb / 2P
Single & Dual Output, 6W Ultra-Wide Input Range DC/DC Converters
logo
Superworld Electronics
SW6R24S03WF SUPERWORLD-SW6R24S03WF Datasheet
197Kb / 2P
6W Wide Input Single & Dual Output DC-DC Converter
logo
Murata Power Solutions ...
NCS6 MURATA-PS-NCS6 Datasheet
135Kb / 6P
Isolated 6W 4:1 Input Single Output DC/DC Converters
logo
Murata Manufacturing Co...
NDXS0512C MURATA-NDXS0512C Datasheet
257Kb / 6P
Isolated 7.5W Wide Input Single & Dual Output DC/DC Converters
NDS6S2405C MURATA-NDS6S2405C Datasheet
235Kb / 6P
Isolated 6W Wide Input Single & Dual Output DC/DC Converters
logo
Murata Power Solutions ...
NDS6 MURATA-PS-NDS6 Datasheet
146Kb / 6P
Isolated 6W Wide Input Single & Dual Output DC/DC Converters
logo
MORNSUN Science& Techno...
URA1D05YMD-6WR3 MORNSUN-URA1D05YMD-6WR3 Datasheet
2Mb / 8P
6W, ultra wide input isolated & regulated dual / single output DC-DC converter
More results




Murata Power Solutions Inc. について


Murata Power Solutionsは、日本の多国籍エレクトロニクス企業であるMurata Manufacturingの子会社です。

Murata Power Solutionsは、DC-DCコンバーター、AC-DC電源、EMIフィルターなどの電力管理ソリューションの設計と製造を専門としています。

同社は、とりわけ、医療、産業、輸送などの業界で幅広いアプリケーションに革新的で信頼できる電力管理ソリューションを提供しています。

高度なテクノロジーと高品質の製品により、Murata Power Solutionsは、グローバル市場の電力管理ソリューションの大手プロバイダーとしての地位を確立しています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com