データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC44826 データシート (PDF) - Motorola, Inc

MC44826 Datasheet PDF - Motorola, Inc
部品番号 MC44826
ダウンロード  MC44826 ダウンロード
ファイルサイズ   140.24 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
部品情報 TV AND VCR I2C PLL TUNING CIRCUIT WITH 1.3 GHz PRESCALER AND MIX/OSC DECODER

MC44826 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC44826 Datasheet PDF - Motorola, Inc

部品番号 MC44826
ダウンロード  MC44826 Click to download

ファイルサイズ   140.24 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
部品情報 TV AND VCR I2C PLL TUNING CIRCUIT WITH 1.3 GHz PRESCALER AND MIX/OSC DECODER

MC44826 データシート (HTML) - Motorola, Inc


MC44826 製品詳細

PLL Tuning Circuit with I2C Bus

The MC44826 is a tuning circuit for TV and VCR tuner applications. It contains, on one chip, all the functions required for PLL control of a VCO. This integrated circuit also contains a high frequency prescaler and thus can handle frequencies up to 1.3 GHz. The circuit has a band decoder that provides the band switching signal for the mixer/oscillator circuit. The decoder is controlled by the buffer bits or independently by extra bits T6 and T7.
The MC44826 has a programmable 512/1024 reference divider and is manufactured on a single silicon chip using Motorola’s high density bipolar process, MOSAIC (Motorola Oxide Self Aligned Implanted Circuits).

• Complete Single Chip System for MPU Control (I2C Bus)
• Divide–by–8 Prescaler Accepts Frequencies up to 1.3 GHz
• 15 Bit Programmable Divider
• Reference Divider: Programmable for Division Ratios 512 and 1024
• 3–State Phase/Frequency Comparator
• Operational Amplifier for Direct Tuning Voltage Output (30 V)
• Four Programmable Chip Addresses
• Integrated Band Decoder for the Mixer/Oscillator Circuit
• Band Buffers with Low “On” Voltage (0.4 V Maximum at 15 mA)
• Fully ESD Protected to MIL–STD–883C, Method 3015.7 (2000 V, 1.5 kΩ, 150 pF)




同様の部品番号 - MC44826

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC44824 MOTOROLA-MC44824 Datasheet
162Kb / 8P
TV AND VCR PLL TUNING CIRCUITS WITH 1.3 GHz PRESCALER AND I2C BUS
MC44824D MOTOROLA-MC44824D Datasheet
162Kb / 8P
TV AND VCR PLL TUNING CIRCUITS WITH 1.3 GHz PRESCALER AND I2C BUS
MC44825D MOTOROLA-MC44825D Datasheet
162Kb / 8P
TV AND VCR PLL TUNING CIRCUITS WITH 1.3 GHz PRESCALER AND I2C BUS
MC44827 MOTOROLA-MC44827 Datasheet
161Kb / 8P
LOW?밣OWER PLL TUNING CIRCUIT
MC44827BDTB MOTOROLA-MC44827BDTB Datasheet
161Kb / 8P
LOW?밣OWER PLL TUNING CIRCUIT
More results


同様の説明 - MC44826

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TEMIC Semiconductors
U893BSE TEMIC-U893BSE Datasheet
129Kb / 7P
1.3 GHz Prescaler for PLL?셲 in TV, CATV and SAT TV Tuners
U6205B TEMIC-U6205B Datasheet
413Kb / 8P
1.3 GHz PLL with I2C Bus for TV Tuner
U6209B TEMIC-U6209B Datasheet
155Kb / 11P
1.3 GHz PLL for TV- and VCR- Tuner
U6206B TEMIC-U6206B Datasheet
125Kb / 8P
1.3 GHz PLL for TV- and VCR- Tuner
U6207B TEMIC-U6207B Datasheet
106Kb / 8P
1.3 GHz PLL with I2C Bus for TV Tuner
U6220B TEMIC-U6220B Datasheet
183Kb / 14P
1.3 GHz PLL for TV- and VCR- Tuner
logo
Motorola, Inc
MC44824 MOTOROLA-MC44824 Datasheet
162Kb / 8P
TV AND VCR PLL TUNING CIRCUITS WITH 1.3 GHz PRESCALER AND I2C BUS
MC44829 MOTOROLA-MC44829 Datasheet
140Kb / 10P
TV AND VCR I2C PLL TUNING CIRCUIT WITH 1.3 GHz PRESCALER AND MIX/OSC DECODER
MC44818 MOTOROLA-MC44818 Datasheet
162Kb / 8P
TV AND VCR PLL TUNING CIRCUIT WITH 1.3 GHz PRESCALER AND I2C BUS
MC44864 MOTOROLA-MC44864 Datasheet
207Kb / 12P
PLL TUNING CIRCUIT WITH 1.3 GHz PRESCALER AND D/A CONVERTERS
More results




Motorola, Inc について


Motorola、Inc。は、1928年に設立されたアメリカの多国籍電気通信会社でした。イリノイ州シャンバーグに本社を置き、携帯電話、通信機器、半導体の最大のプロバイダーの1つでした。その歴史を通じて、モトローラは、世界初の市販の携帯電話であるDynatac、および世界初の双方向のページャーであるThe PageBoyの開発など、通信の分野での革新で知られていました。

2011年、MotorolaはMotorola MobilityとMotorola Solutionsの2つの別個の企業に分かれました。 Motorola Mobilityは後に2012年にGoogleに買収され、現在はLenovoの子会社です。 Motorola Solutionsは、公安と商業および産業コミュニケーションソリューションに焦点を当てています。同社は、双方向ラジオ、モバイルコンピューティングデバイス、ネットワークインフラストラクチャ機器など、幅広い製品を提供しています。

Motorolaは携帯電話業界の先駆者の1人であり、革新と技術の進歩の豊かな歴史を持っています。同社の遺産は子会社を通じて継続され、その技術と製品は引き続き世界中で使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com