データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AK93C45CT データシート (PDF) - Asahi Kasei Microsystems

AK93C45CT Datasheet PDF - Asahi Kasei Microsystems
部品番号 AK93C45CT
ダウンロード  AK93C45CT ダウンロード
ファイルサイズ   154.82 Kbytes
ページ   16 Pages
メーカー  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
ホームページ  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems
部品情報 1K/2K/4Kbit Serial CMOS EEPROM

AK93C45CT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
AK93C45CT Datasheet PDF - Asahi Kasei Microsystems

部品番号 AK93C45CT
ダウンロード  AK93C45CT Click to download

ファイルサイズ   154.82 Kbytes
ページ   16 Pages
メーカー  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
ホームページ  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems
部品情報 1K/2K/4Kbit Serial CMOS EEPROM

AK93C45CT データシート (HTML) - Asahi Kasei Microsystems


AK93C45CT 製品詳細

General Description

The AK93C45C/55C/65C is a 1024/2048/4096-bit serial CMOS EEPROM divided into 64/128/256

registers of 16 bits each. The AK93C45C/55C/65C has 6 instructions such as READ, WRITE,

PAGE WRITE, EWEN, EWDS and WRAL.   Those instructions control the AK93C45C/55C/65C.

The AK93C45C/55C/65C can operate full function under wide operating voltage range. The

charge up circuit is integrated for high voltage generation that is used for write operation.



Features

…ADVANCED CMOS EEPROM TECHNOLOGY

…READ/WRITE NON-VOLATILE MEMORY 

…WIDE VCC OPERATION : VCC = 1.5V to 5.5V(READ)

                                 VCC = 1.6V to 5.5V(WRITE/WRAL/PAGE WRITE) 

…AK93C45C ・・1024 bits, 64 x 16 organization

AK93C55C ・・2048 bits, 128 x 16 organization

AK93C65C ・・4096 bits, 256 x 16 organization

…SERIAL INTERFACE

  - Interfaces with popular microcontrollers and standard microprocessors

  -1.0MHz(1.5V≤VCC<2.5V), 4.0MHz(2.5V≤VCC≤5.5V)

…LOW POWER CONSUMPTION

  - 0.8µA Max. Standby

…High Reliability

  - Endurance  : 1000K E/W cycles / Address

  - Data Retention : 10 years

…Automatic address increment (READ)

…Automatic write cycle time-out with auto-ERASE

…Busy/Ready status signal

…Software and Hardware controlled write protection

…IDEAL FOR LOW DENSITY DATA STORAGE

  - Low cost, space saving, 8-pin package (TMSOP, SON, USON)




同様の部品番号 - AK93C45CT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK93C45CT AKM-AK93C45CT Datasheet
155Kb / 16P
1K/2K/4Kbit Serial CMOS EEPROM
More results


同様の説明 - AK93C45CT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK93C45B AKM-AK93C45B Datasheet
166Kb / 14P
1K / 2K / 4K / 8KBIT SERIAL CMOS EEPROM
logo
Holtek Semiconductor In...
HT24LC01 HOLTEK-HT24LC01 Datasheet
248Kb / 8P
1K/2K 2-Wire CMOS Serial EEPROM
6th May 99
logo
Catalyst Semiconductor
CAT25010 CATALYST-CAT25010 Datasheet
73Kb / 11P
1K/2K/4K SPI Serial CMOS EEPROM
CAT25020 CATALYST-CAT25020 Datasheet
556Kb / 18P
1K/2K/4K SPI Serial CMOS EEPROM
CAT25C01 CATALYST-CAT25C01_05 Datasheet
374Kb / 15P
1K/2K/4K SPI Serial CMOS EEPROM
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK93C45A AKM-AK93C45A Datasheet
129Kb / 14P
1K / 2K / 4K / 8Kbit Serial CMOS EEPROM
AK93C45B AKM-AK93C45B_03 Datasheet
178Kb / 14P
1K / 2K / 4K / 8Kbit Serial CMOS EEPROM
AK93C45C AKM-AK93C45C Datasheet
155Kb / 16P
1K/2K/4Kbit Serial CMOS EEPROM
logo
Microchip Technology
85C72 MICROCHIP-85C72 Datasheet
107Kb / 8P
1K/2K/4K 5.0V CMOS Serial EEPROM
1995
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK93C45CL AKM-AK93C45CL Datasheet
154Kb / 16P
1K/2K/4Kbit Serial CMOS EEPROM
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com