データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AU211 データシート (PDF) - NXP Semiconductors

AU211 Datasheet PDF - NXP Semiconductors
部品番号 AU211
ダウンロード  AU211 ダウンロード
ファイルサイズ   86.83 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors
部品情報 Voltage comparator

AU211 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
AU211 Datasheet PDF - NXP Semiconductors

部品番号 AU211
ダウンロード  AU211 Click to download

ファイルサイズ   86.83 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors
部品情報 Voltage comparator

AU211 データシート (HTML) - NXP Semiconductors


AU211 製品詳細

DESCRIPTION
The LM111 series are voltage comparators that have input currents approximately a hundred times lower than devices like the µA710. They are designed to operate over a wider range of supply voltages; from standard ±15 V op amp supplies down to a single 3 V supply.
Their output is compatible with RTL, DTL, and TTL as well as MOS circuits. Further, they can drive lamps or relays, switching voltages up to 50 V at currents as high as 50mA.
Both the inputs and the outputs of the LM111 series can be isolated from system ground, and the output can drive loads referred to ground, the positive supply, or the negative supply. Offset balancing and strobe capability are provided and outputs can be wire-ORed. Although slower than the µA710 (200 ns response time versus 40 ns), the devices are also much less prone to spurious oscillations. The LM111 series has the same pin configuration as the µA710 series.

FEATURES
• Operates from single 3 V supply (LM311B)
• Maximum input bias current: 150 nA (LM311: 250 nA)
• Maximum offset current: 20 nA (LM311: 50 nA)
• Differential input voltage range: ±30 V
• Power consumption: 135 mW at ±15 V
• High sensitivity: 200 V/mV
• Zero crossing detector

APPLICATIONS
• Precision squarer
• Positive/negative peak detector
• Low voltage adjustable reference supply
• Switching power amplifier




同様の部品番号 - AU211

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Comus International
AU2100-0 COMUS-AU2100-0 Datasheet
462Kb / 1P
Tilt Switch / Motion Sensor
More results


同様の説明 - AU211

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M51206TL MITSUBISHI-M51206TL Datasheet
115Kb / 4P
VOLTAGE COMPARATOR?
logo
Linear Technology
RH1011 LINER-RH1011 Datasheet
144Kb / 4P
Voltage Comparator
RH111 LINER-RH111 Datasheet
143Kb / 4P
Voltage Comparator
logo
National Semiconductor ...
MDLM111-X NSC-MDLM111-X Datasheet
303Kb / 17P
VOLTAGE COMPARATOR
LM111JAN NSC-LM111JAN Datasheet
798Kb / 26P
Voltage Comparator
logo
Austin Semiconductor
AS111 AUSTIN-AS111 Datasheet
2Mb / 21P
Voltage Comparator
AS111R AUSTIN-AS111R Datasheet
1Mb / 22P
Voltage Comparator
logo
Linear Technology
RH1011 LINER-RH1011_15 Datasheet
70Kb / 2P
Voltage Comparator
LT1011A LINER-LT1011A_15 Datasheet
294Kb / 20P
Voltage Comparator
logo
JSC ALFA.
AS527 ALFA-AS527 Datasheet
207Kb / 3P
Voltage comparator
More results




NXP Semiconductors について


NXP Semiconductorsは、自動車、産業、通信、消費者市場など、さまざまなアプリケーション向けの幅広い半導体および統合サーキットを設計、開発、製造する公開された多国籍企業です。
同社は2006年に設立され、オランダのアインドホーフェンに本社を置いています。
NXPは、マイクロコントローラー、マイクロプロセッサ、セキュア認証IC、電源管理ICS、RFおよびマイクロ波コンポーネント、センサーソリューションなど、製品の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、安全で、信頼性が高いように設計されており、自動車システム、産業用自動化と制御、スマートホームと建物、接続されたデバイスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
NXPはイノベーションと顧客満足度に専念しており、ニーズを満たすために顧客に最適な半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com