データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

E48SR データシート (PDF) - Delta Electronics, Inc.

E48SR Datasheet PDF - Delta Electronics, Inc.
部品番号 E48SR
ダウンロード  E48SR ダウンロード
ファイルサイズ   798.83 Kbytes
ページ   15 Pages
メーカー  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
ホームページ  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.
部品情報 High Efficiency: 91.5% @ 5.0V/12A

E48SR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
E48SR Datasheet PDF - Delta Electronics, Inc.

部品番号 E48SR
ダウンロード  E48SR Click to download

ファイルサイズ   798.83 Kbytes
ページ   15 Pages
メーカー  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
ホームページ  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.
部品情報 High Efficiency: 91.5% @ 5.0V/12A

E48SR データシート (HTML) - Delta Electronics, Inc.




同様の部品番号 - E48SR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Delta Electronics, Inc.
E48SR05012 DELTA-E48SR05012 Datasheet
745Kb / 15P
Delphi Series E48SR, 66W Eighth Brick Family DC/DC Power Modules: 48V in, 5.0V/12A out
E48SR05012NCFA DELTA-E48SR05012NCFA Datasheet
745Kb / 15P
Delphi Series E48SR, 66W Eighth Brick Family DC/DC Power Modules: 48V in, 5.0V/12A out
E48SR05012NKFA DELTA-E48SR05012NKFA Datasheet
745Kb / 15P
Delphi Series E48SR, 66W Eighth Brick Family DC/DC Power Modules: 48V in, 5.0V/12A out
E48SR05012NKFA DELTA-E48SR05012NKFA Datasheet
798Kb / 15P
Delphi Series E48SR, 66W Eighth Brick Family DC/DC Power Modules: 48V in, 5.0V/12A out
E48SR05012NMFA DELTA-E48SR05012NMFA Datasheet
745Kb / 15P
Delphi Series E48SR, 66W Eighth Brick Family DC/DC Power Modules: 48V in, 5.0V/12A out
More results


同様の説明 - E48SR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micrel Semiconductor
MIC24055 MICREL-MIC24055 Datasheet
1Mb / 29P
12V, 12A High-Efficiency Buck Regulator
MIC24056 MICREL-MIC24056 Datasheet
1Mb / 30P
12V, 12A High-Efficiency Buck Regulator
logo
Delta Electronics, Inc.
V48SH05020NNFA DELTA-V48SH05020NNFA Datasheet
798Kb / 14P
High efficiency: 91.5% @ 5V/17A
logo
Texas Instruments
LM21212MHX-1 TI1-LM21212MHX-1 Datasheet
1Mb / 33P
12A High Efficiency Synchronous Point of Load Buck Regulator
logo
Monolithic Power System...
MPQ8616-6 MPS-MPQ8616-6 Datasheet
982Kb / 29P
High Efficiency, 6A/12A, 6V Synchronous Step-down Converter
MPQ8616-12 MPS-MPQ8616-12 Datasheet
1Mb / 29P
High Efficiency, 6A/12A, 6V Synchronous Step-Down Converter
MPQ8616 MPS-MPQ8616 Datasheet
1Mb / 29P
High Efficiency, 6A/12A, 6V Synchronous Step-down Converter
MPQ8632D-6 MPS-MPQ8632D-6 Datasheet
2Mb / 23P
High Efficiency, 6A/12A, 18V Synchronous Step-down Converter
MP8763 MPS-MP8763 Datasheet
1Mb / 24P
High Efficiency, 12A, 18V, Synchronous, Step-Down Converter
EV8712-L-00A MPS-EV8712-L-00A Datasheet
624Kb / 9P
High Efficiency,12A,18V, Synchronous Step-Down Converter
More results




Delta Electronics, Inc. について


Delta Electronics、Inc。は、1971年に設立された台湾の多国籍電子会社です。
同社は、無停電電源(UPS)、電圧レジュレーター、パワーインバーター、DCブラシレスファン、ソーラーインバーターなどの再生可能エネルギーソリューションなど、電子機器とエネルギー管理ソリューションを専門としています。
デルタエレクトロニクスは、アジア、ヨーロッパ、北米で強い存在感を持つ世界的に運営されています。
同社は、電気通信、データセンター、建築自動化、再生可能エネルギーなど、さまざまな業界向けのソリューションを提供しています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com