データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

XLT2419 データシート (PDF) - II-VI Marlow, Inc.

XLT2419 Datasheet PDF - II-VI Marlow, Inc.
部品番号 XLT2419
ダウンロード  XLT2419 ダウンロード
ファイルサイズ   159.66 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  VIMARLOW [II-VI Marlow, Inc.]
ホームページ  http://www.marlow.com/
Logo VIMARLOW - II-VI Marlow, Inc.
部品情報 Single-Stage Thermoelectric Cooler

XLT2419 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
XLT2419 Datasheet PDF - II-VI Marlow, Inc.

部品番号 XLT2419
ダウンロード  XLT2419 Click to download

ファイルサイズ   159.66 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  VIMARLOW [II-VI Marlow, Inc.]
ホームページ  http://www.marlow.com/
Logo VIMARLOW - II-VI Marlow, Inc.
部品情報 Single-Stage Thermoelectric Cooler

XLT2419 データシート (HTML) - II-VI Marlow, Inc.


XLT2419 製品詳細

TYPICAL PERFORMANCE VALUES

Hot Side Temperature (°C)      27°C      50°C
∆ Tmax (°C-dry N2):                56.5       64.0
Qmax (watts):                         72           79
Imax (amps):                          13.9        13.8
Vmax (vdc):                            8.0           8.8
AC Resistance (ohms):          0.47          ---




同様の部品番号 - XLT2419

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
XLT2419 ETC2-XLT2419 Datasheet
177Kb / 2P
Thermoelectric Cooler
logo
II-VI Marlow, Inc.
XLT2419 VIMARLOW-XLT2419 Datasheet
516Kb / 2P
Single-Stage Thermoelectric Module
logo
List of Unclassifed Man...
XLT2419-03AC ETC2-XLT2419-03AC Datasheet
177Kb / 2P
Thermoelectric Cooler
logo
II-VI Marlow, Inc.
XLT2419-03AC VIMARLOW-XLT2419-03AC Datasheet
516Kb / 2P
Single-Stage Thermoelectric Module
logo
Coherent Corp
XLT2419-03AC COHERENT-XLT2419-03AC Datasheet
890Kb / 3P
THERMOCYCLER XLT2419
More results


同様の説明 - XLT2419

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
II-VI Marlow, Inc.
RC12-9 VIMARLOW-RC12-9 Datasheet
155Kb / 2P
Single-Stage Thermoelectric Cooler
TR060-6.5-40 VIMARLOW-TR060-6.5-40 Datasheet
285Kb / 3P
Single-Stage Thermoelectric Cooler
XLT3-4 VIMARLOW-XLT3-4 Datasheet
120Kb / 2P
Single-Stage Thermoelectric Cooler
XLT2393 VIMARLOW-XLT2393 Datasheet
153Kb / 2P
Single-Stage Thermoelectric Cooler
XLT2404 VIMARLOW-XLT2404 Datasheet
239Kb / 2P
Single-Stage Thermoelectric Cooler
XLT2416 VIMARLOW-XLT2416 Datasheet
179Kb / 2P
Single-Stage Thermoelectric Cooler
XLT2427 VIMARLOW-XLT2427 Datasheet
138Kb / 2P
Single-Stage Thermoelectric Cooler
NL1011T VIMARLOW-NL1011T Datasheet
136Kb / 2P
Single-Stage Thermoelectric Cooler
NL1020T VIMARLOW-NL1020T Datasheet
299Kb / 3P
Single-Stage Thermoelectric Cooler
CM29-1.9 VIMARLOW-CM29-1.9 Datasheet
237Kb / 3P
Single-Stage Thermoelectric Cooler
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com