データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DSC1211BE2-T データシート (PDF) - Microchip Technology

部品番号 DSC1211BE2-T
部品情報  High Performance CMOS MEMS Oscillator
ファイルサイズ   538.66 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
メーカー  MICROCHIP [Microchip Technology]
ホームページ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

DSC1211BE2-T データシート (PDF) - Microchip Technology



同様の部品番号 - DSC1211BE2-T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Solid State Supplies.
DSC12-4021-28-1012-D DURAKOOL-DSC12-4021-28-1012-D Datasheet
2Mb / 4P
LVDC Contactor 125A / 60VDC / 120VDC
DSC12-4021-28-1012-S DURAKOOL-DSC12-4021-28-1012-S Datasheet
2Mb / 4P
LVDC Contactor 125A / 60VDC / 120VDC
DSC12-4021-28-1012-T DURAKOOL-DSC12-4021-28-1012-T Datasheet
2Mb / 4P
LVDC Contactor 125A / 60VDC / 120VDC
DSC12-4021-28-1024-D DURAKOOL-DSC12-4021-28-1024-D Datasheet
2Mb / 4P
LVDC Contactor 125A / 60VDC / 120VDC
DSC12-4021-28-1024-S DURAKOOL-DSC12-4021-28-1024-S Datasheet
2Mb / 4P
LVDC Contactor 125A / 60VDC / 120VDC
More results


同様の説明 - DSC1211BE2-T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TLC2940 TI-TLC2940 Datasheet
119Kb / 9P
HIGH-PERFORMANCE CMOS VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR
logo
EUROQUARTZ limited
EMEM8002 EUROQUARTZ-EMEM8002 Datasheet
801Kb / 6P
MEMS OSCILLATOR
logo
Jauch Quartz Gmbh
JSO-LC-2.5V JAUCH-JSO-LC-2.5V Datasheet
820Kb / 4P
MEMS-Oscillator
JSO-LC-2.8V JAUCH-JSO-LC-2.8V Datasheet
820Kb / 4P
MEMS-Oscillator
JSO-LC-3.0V JAUCH-JSO-LC-3.0V Datasheet
820Kb / 4P
MEMS-Oscillator
JSO-LC-3.3V JAUCH-JSO-LC-3.3V Datasheet
820Kb / 4P
MEMS-Oscillator
logo
Texas Instruments
TLC2940 TI1-TLC2940_06 Datasheet
140Kb / 10P
HIGH-PERFORMANCE CMOS VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR
logo
MMD Components
IM840B MMD-IM840B Datasheet
414Kb / 7P
Mems Oscillator, High Performance Differential Oscillator, LVPECL and LVDS 1.000 MHz to 220.000MHz
logo
Raltron Electronics Cor...
CMC203 RALTRON-CMC203 Datasheet
735Kb / 6P
Ultra Performance MEMS Oscillator
logo
Transko Electronics, In...
TMM TRANSKO-TMM Datasheet
981Kb / 7P
MEMS OSCILLATOR
Rev 3: 06-27-2022
More results

リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com