データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SS20923SB データシート (PDF) - Hollingsworth

部品番号 SS20923SB
部品情報  Ring Tongue Terminal 10-12AWG Copper Yellow 27.69mm Tin
ファイルサイズ   1157.46 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
メーカー  HOLLINGSWORTH [Hollingsworth]
ホームページ  https://hollingsworth.com/
Logo HOLLINGSWORTH - Hollingsworth

SS20923SB データシート (PDF) - Hollingsworth



同様の部品番号 - SS20923SB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rectron Semiconductor
SS20 RECTRON-SS20 Datasheet
282Kb / 4P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE RANGE 20 to 60 Volts CURRENT 1.0 Ampere
logo
TOKYO SEIMITSU CO., LTD
SS20 ACCRETECH-SS20 Datasheet
583Kb / 2P
New standard for semi-automatic dicers with enhanced operability
logo
Pro-Power
SS20 PROPOWER-SS20 Datasheet
114Kb / 2P
Conduit Accessories
01/02/08 V1.0
logo
Rectron Semiconductor
SS200 RECTRON-SS200 Datasheet
249Kb / 6P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Sanyo Semicon Device
SS20015M SANYO-SS20015M Datasheet
42Kb / 3P
Low VF Schottky Barrier Diode 15V, 2.0A Rectifier
More results


同様の説明 - SS20923SB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
0190730037 MOLEX4-0190730037 Datasheet
146Kb / 3P
Avikrimp??Ring Tongue Terminal
logo
Tyco Electronics
130554 MACOM-130554 Datasheet
74Kb / 1P
TERMINAL, RING TONGUE, SOLISTRAND
logo
List of Unclassifed Man...
SRA-01T-3.2 ETC2-SRA-01T-3.2 Datasheet
131Kb / 3P
RING TONGUE TERMINAL
logo
Tyco Electronics
130090 MACOM-130090 Datasheet
66Kb / 1P
TERMINAL, RING TONGUE, P.I.D.G
34121 MACOM-34121 Datasheet
58Kb / 1P
TERMINAL, RING TONGUE, SOLISTRAND
logo
Hubbell Incorporated.
BA10E8 HUBBELL-BA10E8 Datasheet
262Kb / 2P
Copper Terminal, Ring Tongue, 12-10 AWG, #6-#8 Stud, Vinyl Insulated, Tin Plated.
BA10E10 HUBBELL-BA10E10 Datasheet
272Kb / 2P
Copper Terminal, Ring Tongue, 12-10 AWG, #8-#10 Stud, Vinyl Insulated, Tin Plated.
BA10E14 HUBBELL-BA10E14 Datasheet
261Kb / 2P
Copper Terminal, Ring Tongue, 12-10 AWG, 1/4" Stud, Vinyl Insulated, Tin Plated.
BA14E10 HUBBELL-BA14E10 Datasheet
260Kb / 2P
Copper Terminal, Ring Tongue, 16-14 AWG, #8-#10 Stud, Vinyl Insulated.
BA16E10 HUBBELL-BA16E10 Datasheet
262Kb / 2P
Copper Terminal, Ring Tongue, 22-16 AWG, #8-#10 Stud, Vinyl Insulated.
More results

リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com