| データシートサーチシステム |
|
74ACT573TTR データシート(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74ACT573TTR データシート(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 11 page ![]() 74ACT573 9/11 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A2.65 0.104 a1 0.10 0.20 0.004 0.007 a2 2.45 0.096 b 0.35 0.49 0.013 0.019 b1 0.23 0.32 0.009 0.012 C0.50 0.020 c1 45 (typ.) D 12.60 13.00 0.496 0.512 E 10.00 10.65 0.393 0.419 e1.27 0.050 e3 11.43 0.450 F 7.40 7.60 0.291 0.299 L 0.50 1.27 0.19 0.050 M0.75 0.029 S8 (max.) P013L SO-20 MECHANICAL DATA |