| データシートサーチシステム |
|
F308 データシート(PDF) 2 Page - Vectron International, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
F308 データシート(HTML) 2 Page - Vectron International, Inc |
|
2 / 4 page ![]() ! " # $$$ " $ % # $$$ " & $" $ ' ( %% )%! % * % + ) ! ,- .)- # $ " % # $ & ' %! / & 01 !2 0 3 ! + # & $ $ % # & $ $ $ ' ! " #!! . % " & " % 4 ! 5 * 6 ! $$ 7 % !+ 8 ! ) , 7 #$ $& & % #$ $& & ' 3' & ( $%& ( / 0 # * ) I)% ! J 7*K) 4 4 ) >D ? D/7 % D L D ! D 4 " D/7 % D L" "D 4 ) >D ? D/7 % D L D ! D 4 " D/7 % D L" "D 4 / %+ 0+0 F H >D D ?B ) IK % J ) 4) K % % , ! #" # #$ 8 K ! 0 " 80 K ' % $ * 14' 2 ( $%& ( / 0 6 % )7 7 % 7!+ % $ % -6 7 % 7!+ % ! %+ F 6 ) , % 7 %! D % D/7 % D L D/7 D/7 % D L D/7 $ D/7 % D L" "D/7 3 ! * # & 1 !2 ( $%& ( / 0 ! 0 D % " & $ D/7 % D L D/7 & D/7 % D L D/7 $ $ D/7 % D L" "D/7 & ( $%& ( / 0 , " $ 80B 9 9 % * 9 )7 7 % 80B 9 9 80B 9 9 80B 9 1 9 80B 9 1 9 , " 80B 9 9 % * 9 -6 7 % 80B 9 9 " 80B 9 9 80B 9 1 9 80B 9 1 9 ( % ,! 0 N , 01 N ! 0 % ( / 3 * ( $%& ( / 0 ) + % >D ? D % D L D/7 D % D L D/7 D % D L" "D/7 K % % 4 % 7*K) K % ) K ! 2 % ! % ! ! #$ =7 )% ! % ! % ! ! # =7 |