データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LBA673 データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LBA673
部品情報  Coupling into Light Guides
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBA673 データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LBA673_17 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBA673_17 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBA673_17 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBA673_17 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBA673_17 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBA673_17 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBA673_17 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBA673_17 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBA673_17 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
Version 2.2 - OS-PCN-2016-012-A
LB A673
2017-01-24
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 4) page 20
Durchlassspannungsgruppen 4) Seite 20
Dominant Wavelength Groups 3) page 20
Dominant Wellenlängengruppen
3) Seite 20
Group
Luminous Intensity 1) page 20
Luminous Intensity 1) page 20
Luminous Flux 7) page 20
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstrom 7) Seite 20
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
L2
14
18
50
M1
18
22.4
60
M2
22.4
28
75
N1
28
35.5
95
N2
35.5
45
120
P1
45
56
150
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
Z4
2.70
2.90
46
2.90
3.20
A4
3.20
3.40
Group
blue
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
3
465
469
4
469
473
5
473
477
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21