データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LWE6SC データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LWE6SC
部品情報  Automotive Lighting Interior and Exterior
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWE6SC データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LWE6SC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWE6SC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWE6SC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWE6SC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWE6SC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWE6SC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWE6SC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWE6SC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWE6SC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2013-12-06
2
Version 3.0 (not for new design)
LW E6SC
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity
1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 21
Bestellnummer
IF = 30 mA
IV [mcd]
LW E6SC-U1V1-5K8L-1
450 ... 900
Q65110A2598
LW E6SC-U2AA-5K8L-1
560 ... 1400
Q65110A1157
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LW E6SC-U2AA-5K8L-1 means that only one group AA, U2, V1, V2 will
be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. LW E6SC-U2AA-5K8L-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity
groups groups will not be orderable (see page 6).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel.
E. g. LW E6SC-U2AA-5K8L-1 means that only one forward voltage group 2, 3, 4 will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength
groups will not be orderable (see page 5for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LW E6SC-U2AA-5K8L-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit
nur eine der Helligkeitsgruppen AA, U2, V1, V2 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert.
Z.B. LW E6SC-U2AA-5K8L-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 6). LW
E6SC-U2AA-5K8L-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können
einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LW E6SC-U2AA-5K8L-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. Auf einem Gurt
ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 2, 3, 4 enthalten (siehe Seite 5für nähere Informationen). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten,
können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22