| データシートサーチシステム |
|
DSP56166ROM データシート(PDF) 10 Page - Motorola, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DSP56166ROM データシート(HTML) 10 Page - Motorola, Inc |
|
10 / 63 page ![]() 10 MOTOROLA DSP56166 PRELIMINARY PINOUT AND PACKAGE INFORMATION TOP VIEW PIN 1 IDENT 29 MOTOROLA DSP56166 112 CQFP PACKAGE PIN-OUT 1 28 56 57 84 85 112 PIN # FUNCTION 1 GND4 2D2 3D3 4 VDD3 5D4 6D5 7 GND5 8D6 9D7 10 D8 11 D9 12 GND6 13 D10 14 D11 15 VDD4 16 D12 17 D13 18 GND7 19 D14 20 D15 21 TA 22 DR 23 VDDA 24 SPKP 25 SPKM 26 GNDA 27 VDIV 28 VRDA PIN # FUNCTION 29 MIC 30 AUX 31 VRAD 32 BG 33 QVDD0 34 BR 35 BB 36 VDD5 37 WR 38 GND8 39 RD 40 PS/DS 41 BS 42 R/W 43 DSO 44 DSCK/OS1 45 DSI/OS0 46 CLKO 47 QGND0 48 GNDS 49 XFC 50 VDDS 51 EXTAL 52 SFS1/PC9 53 GND9 54 PEREN 55 SCK1/PC7 56 H7/PB7 PIN # FUNCTION 57 H6/PB6 58 H5/PB5 59 VDD6 60 H2/PB2 61 H3/PB3 62 H4/PB4 63 SRD1/PC6 64 STD1/PC5 65 H1/PB1 66 H0/PB0 67 HREQ/PB13 68 HACK/PB14 69 HEN/PB12 70 HRW/PB11 71 HA2/PB10 72 HA1/PB9 73 GND10 74 HA0/PB8 75 TOUT/PC11 76 VDD7 77 TIN/PC10 78 SFS0/PC4 79 GND11 80 SCK0/PC2 81 SRD0/PC1 82 STD0/PC0 83 RESET 84 MODA PIN # FUNCTION 85 MODB 86 MODC 87 A0 88 A1 89 GND0 90 A2 91 A3 92 VDD1 93 A4 94 A5 95 GND1 96 QVDD1 97 A6 98 A7 99 A8 100 A9 101 GND2 102 A10 103 VDD2 104 QGND1 105 A11 106 A12 107 A13 108 GND3 109 A14 110 A15 111 D0 112 D1 Internal A0-A15 D0-D15 Bus control Port B, Once, PortC Codec Vcc QVDD0-1 VDD1-2 VDD3-4 VDD5 VDD6,VDD7 VDDA GND QGND0-1 GND0-3 GND4-7 GND8 GND9,GND10, GND11 GNDA |