データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

W26010A データシート(PDF) 3 Page - Winbond

部品番号 W26010A
部品情報  64K 16 HIGH-SPEED CMOS STATIC RAM
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WINBOND [Winbond]
ホームページ  http://www.winbond.com
Logo WINBOND - Winbond

W26010A データシート(HTML) 3 Page - Winbond

  W26010A Datasheet HTML 1Page - Winbond W26010A Datasheet HTML 2Page - Winbond W26010A Datasheet HTML 3Page - Winbond W26010A Datasheet HTML 4Page - Winbond W26010A Datasheet HTML 5Page - Winbond W26010A Datasheet HTML 6Page - Winbond W26010A Datasheet HTML 7Page - Winbond W26010A Datasheet HTML 8Page - Winbond W26010A Datasheet HTML 9Page - Winbond Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
W26010A
Publication Release Date: May 2001
- 3 -
Revision A5
Operating Characteristics, continued
PARAMETER
SYM.
TEST CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Operating Power
IDD
#CS = VIL (max.),
15
-
-
260
Supply Current
I/O = open, Cycle = min.
20
-
-
220
mA
Duty = 100%
25
-
-
200
Standby Power
Supply Current
ISB
#CS = VIH (min.), I/O = open
All other pins = VDD -0.2V/GND
-
-
50
mA
ISB1
#CS = VDD -0.2V, I/O = open
All other pins = VDD -0.2V/GND
-
-
10
mA
Note: Typical characteristics are evaluated at VDD = 5V, TA = 25
° C.
CAPACITANCE
(VDD = 5V, TA = 25
° C, f = 1 MHz)
PARAMETER
SYM.
CONDITIONS
MAX.
UNIT
Input Capacitance
CIN
VIN = 0V
6
pF
Input/Output Capacitance
CI/O
VOUT = 0V
8
pF
Note: These parameters are sampled but not 100% tested.
AC CHARACTERISTICS
AC Test Conditions
PARAMETER
CONDITIONS
Input Pulse Levels
0V to 3V
Input Rise and Fall Times
3 nS
Input and Output Timing Reference Level
1.5V
Output Load
CL = 30 pF, IOH/IOL = -4 mA/8 mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com