| データシートサーチシステム |
|
GWKAFJB3.CM-RQRR-27B3 データシート(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GWKAFJB3.CM-RQRR-27B3 データシート(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH |
|
6 / 17 page ![]() 2016-05-06 6 Version 1.0 GW KAFJB3.CM Color Chromaticity Groups 5) page 17 Farbortgruppen 5) Seite 17 Chromaticity Coordinate Groups 5) page 17 Farbortgruppen 5) Seite 17 40S3 0.3823 0.3790 0.0094 0.0040 53 35B3 0.4035 0.3837 0.0093 0.0041 54 35S3 0.4077 0.3908 0.0093 0.0041 53 30B3 0.4300 0.3950 0.0083 0.0041 53 30S3 0.4339 0.4020 0.0085 0.0041 53 27B3 0.4540 0.4021 0.0081 0.0042 54 27S3 0.4578 0.4092 0.0079 0.0041 54 Group Cx Cy a b Θ Cx and Cy are the center coordinates of the ellipse, a the length of the major axis, b the length of the minor axis and Θ the angle of the major axis as defined in IEC 60081. Cx und Cy sind die Mittelpunktkoordinaten der Ellipse, a die Länge der Hauptachse, b die Länge der Nebenachse und Θ der Winkel der Hauptachse wie in IEC 60081 definiert. |