| データシートサーチシステム |
|
L78L05ABD データシート(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L78L05ABD データシート(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 24 page ![]() L78L00 SERIES 19/24 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.35 1.75 0.053 0.069 A1 0.10 0.25 0.04 0.010 A2 1.10 1.65 0.043 0.065 B 0.33 0.51 0.013 0.020 C 0.19 0.25 0.007 0.010 D 4.80 5.00 0.189 0.197 E 3.80 4.00 0.150 0.157 e 1.27 0.050 H 5.80 6.20 0.228 0.244 h 0.25 0.50 0.010 0.020 L 0.40 1.27 0.016 0.050 k ˚ (max.) ddd 0.1 0.04 SO-8 MECHANICAL DATA 0016023/C 8 |