データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LBCRBP データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LBCRBP
部品情報  OSLON Signal
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBCRBP データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LBCRBP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBCRBP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBCRBP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBCRBP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBCRBP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBCRBP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBCRBP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBCRBP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBCRBP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2017-01-04
2
Version 1.4
LB CRBP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 350 mA
ΦV [lm]
LB CRBP-HXJX-46-8E8G
28 ... 52
Q65112A1994
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LB CRBP-HXJX-46-8E8G means
that only one group HX, HY, HZ, JX will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LB CRBP-HXJX-46-8E8G means that only one wavelength group 4,5,6 will be shippable. LB
CRBP-HXJX-46-8E8G means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LB CRBP-HXJX-46-8E8G means that only one forward voltage group 8E,8F,8G will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LB CRBP-HXJX-46-8E8G
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen HX, HY, HZ, JX enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LB CRBP-HXJX-46-8E8G bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 4,5,6 enthalten ist (siehe Seite 5). LB CRBP-HXJX-46-8E8G bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LB
CRBP-HXJX-46-8E8G
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 8E,8F,8G
enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21